công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK9609-75A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK9609-75A
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel TrenchMOS logic level FET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

BUK9609-75A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK9609-75A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK9609-75A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK9609-75A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK9609-75A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK9609-75A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK9609-75A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK9609-75A Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK9609-75A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BUK9609-75A Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
BUK9609-75A_3
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 22 September 2008
10 of 12
NXP Semiconductors
BUK9609-75A
N-channel TrenchMOS logic level FET
8.
Revision history
Table 7.
Revision history
Document ID
Release date
Data sheet status
Change notice
Supersedes
BUK9509-75A_3
20080922
Product data sheet
-
BUK9509_9609_75A-02
Modifications:
The format of this data sheet has been redesigned to comply with the new identity
guidelines of NXP Semiconductors.
Legal texts have been adapted to the new company name where appropriate.
Type number BUK9609-75A separated from data sheet BUK9509_9609_75A-02.
BUK9509_9609_75A-02
20001106
Product data sheet
-
BUK9509_9609_75A-01
BUK9509_9609_75A-01
20001010
Product data sheet
-
-


Số phần tương tự - BUK9609-75A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK9609-75A ISC-BUK9609-75A Datasheet
334Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK9609-75A NEXPERIA-BUK9609-75A Datasheet
756Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 4 - 30 August 2011
logo
NXP Semiconductors
BUK9609-75A PHILIPS-BUK9609-75A_15 Datasheet
179Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 4-30 August 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK9609-75A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PHP152NQ03LTA PHILIPS-PHP152NQ03LTA Datasheet
83Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-05 March 2004
PHB32N06LT NXP-PHB32N06LT Datasheet
376Kb / 11P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 02-30 November 2009
PHD97NQ03LT NXP-PHD97NQ03LT Datasheet
178Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-24 March 2009
PHU78NQ03LT NXP-PHU78NQ03LT Datasheet
184Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 06-15 June 2009
BUK9E2R4-40C NXP-BUK9E2R4-40C Datasheet
206Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-11 April 2008
BUK964R2-80E PHILIPS-BUK964R2-80E Datasheet
271Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
13 March 2014
BUK961R5-30E NXP-BUK961R5-30E Datasheet
216Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
5 October 2012
BUK962R2-40C NXP-BUK962R2-40C Datasheet
206Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 02-17 April 2008
PHP110NQ06LT PHILIPS-PHP110NQ06LT Datasheet
94Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-04 May 2004
PSMN7R0-30YL NXP-PSMN7R0-30YL Datasheet
192Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-15 October 2008
PH3330L NXP-PH3330L Datasheet
194Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 02-22 October 2008
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com