công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1517BCPZ-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1517BCPZ-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.6 廓 On Resistance, 15 V iCMOS SPST Switch
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1517BCPZ-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG1517BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG1517BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG1517BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG1517BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1517BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1517BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1517BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1517BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1517BCPZ-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
ADG1517
Rev. 0 | Page 11 of 12
OUTLINE DIMENSIONS
COPLANARITY
0.08
0.50
0.40
0.30
0.20 MIN
0.05 MAX
0.02 NOM
0.15 REF
0.50
PIN 1
INDICATOR
EXPOSED
PAD
BOTTOM VIEW
TOP VIEW
0.30
0.25
0.20
0.80
0.75
0.70
SEATING
PLANE
3.00 BSC
SIDE VIEW
1
4
8
5
2.00 BSC
INDEX
AREA
1.90
1.80
1.65
1.75
1.65
1.50
FOR PROPER CONNECTION OF
THE EXPOSED PAD, REFER TO
THE PIN CONFIGURATION AND
FUNCTION DESCRIPTIONS
SECTION OF THIS DATA SHEET.
Figure 21. 8-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_WD]
3 mm × 2 mm Body, Very Very Thin, Dual Lead
(CP-8-4)
Dimensions shown in millimeters
ORDERING GUIDE
Model
Temperature Range
Package Description
Package Option
Branding
ADG1517BCPZ-REEL71
−40°C to +125°C
8-Lead Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP_WD)
CP-8-4
1E
1 Z = RoHS Compliant Part.


Số phần tương tự - ADG1517BCPZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1519 AD-ADG1519 Datasheet
663Kb / 15P
   3.8 廓 On-Resistance, SPDT Switch
Rev. 0
ADG1519BCPZ-RL7 AD-ADG1519BCPZ-RL7 Datasheet
663Kb / 15P
   3.8 廓 On-Resistance, SPDT Switch
Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - ADG1517BCPZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1401 AD-ADG1401 Datasheet
447Kb / 16P
   1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPST Switches
REV. 0
ADGS1412 AD-ADGS1412 Datasheet
722Kb / 26P
   Serially Controlled, 1.5 廓, On-Resistance, High Voltage, iCMOS, Quad SPST Switch
ADG1421 AD-ADG1421 Datasheet
476Kb / 16P
   2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS Dual SPST Switches
REV. 0
ADG1411 AD-ADG1411_15 Datasheet
295Kb / 16P
   1.5 On Resistance, 15 V/12 V/5 V, iCMOS, Quad SPST Switches
REV. B
ADG1419 AD-ADG1419 Datasheet
512Kb / 16P
   2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPDT Switch
REV. 0
ADG1411 AD-ADG1411 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1436-EP AD-ADG1436-EP Datasheet
251Kb / 10P
   1.5 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V, iCMOS, Dual SPDT Switch
Rev. 0
ADG1436 AD-ADG1436 Datasheet
294Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Dual SPDT Switch
Rev. PrC
logo
Vishay Siliconix
DG9426E VISHAY-DG9426E_V01 Datasheet
302Kb / 14P
   1.6 ??On Resistance, 짹 5 V, 12 V, and 3 V Quad SPST Switches
01-Jan-2022
logo
Analog Devices
ADG1519 AD-ADG1519 Datasheet
663Kb / 15P
   3.8 廓 On-Resistance, SPDT Switch
Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com