công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1517 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1517
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.6 廓 On Resistance, 15 V iCMOS SPST Switch
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1517 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADG1517 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG1517 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG1517 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG1517 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1517 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1517 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1517 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1517 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1517 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
ADG1517
Rev. 0 | Page 9 of 12
VS
IN
SD
GND
RL
300Ω
CL
35pF
VOUT
VDD
0.1µF
VDD
ADG1517
VIN
VOUT
tON
tOFF
90%
90%
50%
50%
Figure 19. Switching Times
IN
VOUT
ADG1517
VIN
VOUT
ΔVOUT
QINJ = CL × ΔVOUT
SD
VDD
VDD
VS
RS
GND
CL
1nF
Figure 20. Charge Injection


Số phần tương tự - ADG1517

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1519 AD-ADG1519 Datasheet
663Kb / 15P
   3.8 廓 On-Resistance, SPDT Switch
Rev. 0
ADG1519BCPZ-RL7 AD-ADG1519BCPZ-RL7 Datasheet
663Kb / 15P
   3.8 廓 On-Resistance, SPDT Switch
Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - ADG1517

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1401 AD-ADG1401 Datasheet
447Kb / 16P
   1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPST Switches
REV. 0
ADGS1412 AD-ADGS1412 Datasheet
722Kb / 26P
   Serially Controlled, 1.5 廓, On-Resistance, High Voltage, iCMOS, Quad SPST Switch
ADG1421 AD-ADG1421 Datasheet
476Kb / 16P
   2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS Dual SPST Switches
REV. 0
ADG1411 AD-ADG1411_15 Datasheet
295Kb / 16P
   1.5 On Resistance, 15 V/12 V/5 V, iCMOS, Quad SPST Switches
REV. B
ADG1419 AD-ADG1419 Datasheet
512Kb / 16P
   2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPDT Switch
REV. 0
ADG1411 AD-ADG1411 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1436-EP AD-ADG1436-EP Datasheet
251Kb / 10P
   1.5 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V, iCMOS, Dual SPDT Switch
Rev. 0
ADG1436 AD-ADG1436 Datasheet
294Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Dual SPDT Switch
Rev. PrC
logo
Vishay Siliconix
DG9426E VISHAY-DG9426E_V01 Datasheet
302Kb / 14P
   1.6 ??On Resistance, 짹 5 V, 12 V, and 3 V Quad SPST Switches
01-Jan-2022
logo
Analog Devices
ADG1519 AD-ADG1519 Datasheet
663Kb / 15P
   3.8 廓 On-Resistance, SPDT Switch
Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com