công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL082I bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TL082I
Giải thích chi tiết về linh kiện  GENERAL PURPOSE J-FET DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TL082I bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button TL082I Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TL082I Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TL082I Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TL082I Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TL082I Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TL082I Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TL082I Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TL082I Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TL082I Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
TL082 - TL082A - TL082B
9/11
PACKAGE MECHANICAL DATA
8 PINS - PLASTIC DIP
Dim.
Millim eters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
3.32
0.131
a1
0.51
0.020
B
1.15
1.65
0.045
0.065
b
0.356
0.55
0.014
0.022
b1
0.204
0.304
0.008
0.012
D
10.92
0.430
E
7.95
9.75
0.313
0.384
e
2.54
0.100
e3
7.62
0.300
e4
7.62
0.300
F
6.6
0260
i
5.08
0.200
L
3.18
3.81
0.125
0.150
Z
1.52
0.060


Số phần tương tự - TL082I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL082ID TI-TL082ID Datasheet
368Kb / 19P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL082ID TI-TL082ID Datasheet
4Mb / 70P
[Old version datasheet]   TL08xx FET-Input Operational Amplifiers
TL082ID TI-TL082ID Datasheet
463Kb / 29P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL082ID TI-TL082ID Datasheet
5Mb / 75P
[Old version datasheet]   TL08xx FET-Input Operational Amplifiers
TL082ID TI-TL082ID Datasheet
862Kb / 37P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Mô tả tương tự - TL082I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TL082 STMICROELECTRONICS-TL082_07 Datasheet
322Kb / 17P
   GENERAL PURPOSE J-FET DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL084 STMICROELECTRONICS-TL084_01 Datasheet
313Kb / 12P
   GENERAL PURPOSE J-FET QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
MC33004 STMICROELECTRONICS-MC33004 Datasheet
596Kb / 10P
   GENERAL PURPOSE QUAD J FET OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Unisonic Technologies
TL082 UTC-TL082_09 Datasheet
300Kb / 9P
   GENERAL PURPOSE DUAL J-FET OPERATIONAL AMPLIFIER
TL082 UTC-TL082_15 Datasheet
334Kb / 7P
   GENERAL PURPOSE DUAL J-FET OPERATIONAL AMPLIFIER
TL082 UTC-TL082_18 Datasheet
241Kb / 7P
   GENERAL PURPOSE DUAL J-FET OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Sanyo Semicon Device
LA6082D SANYO-LA6082D Datasheet
108Kb / 5P
   J-FET Input Dual Operational Amplifiers
logo
STMicroelectronics
TL072 STMICROELECTRONICS-TL072_07 Datasheet
305Kb / 16P
   Low noise J-FET dual operational amplifiers
logo
Integral Corp.
IL072 INTEGRAL-IL072 Datasheet
578Kb / 7P
   Low Power J-FET DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
TL062 STMICROELECTRONICS-TL062_07 Datasheet
259Kb / 14P
   LOW POWER J-FET DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com