công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TL074M bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
TL074M bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
7 / 11 page TL074 - TL074A - TL074B 7/11 VOLTAGE FOLLOWER LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE EQUIVALENT INPUT NOISE VOLTAGE versus FREQUENCY OUTPUT VOLTAGE versus ELAPSED TIME TOTAL HARMONIC DISTORTION versus FREQUENCY 6 4 2 0 -2 -4 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3 .5 TIME ( µs) -6 = 15V V CC R L =2 k Ω = 100pF CL T amb =+25 C OUTPUT INPUT 70 60 50 40 30 20 10 0 10 40 100 400 1k 4k 10k 40k 100k FREQUENCY (Hz) A V =10 R S = 100 Ω T amb = +25°C VCC = 15V t r 28 24 20 16 12 8 4 0 -4 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 TIME ( µs) 10% 90% OVERSHOOT R L =2k Ω T amb = +25 °C V CC = 15V 1 0.4 0.1 0.04 0.01 0.004 0.001 100 400 1k 4k 10k 40k 100k FREQUENCY (Hz) A V =1 T amb = +25°C V CC = 15V =6V V O (rms) A V =1 T amb = +25°C =6V V O (rms) V CC = 15V |
Số phần tương tự - TL074M |
|
Mô tả tương tự - TL074M |