công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HEE681 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix |
|
HEE681 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix |
4 / 8 page Document Number: 22161 For technical questions, contact powcap@vishay.com www.vishay.com Revision: 31-Jan-06 33 H.. Ceramic Disc Capacitors, Class 2 Vishay Draloric * Standard lead configuration, other lead spacing and diameter available on request. ORDERING INFORMATION, CERAMIC HIGH VOLTAGE DISC CAPACITORS, 3 KV (DC) C (pF) TOL. (%) D x s (mm) F ± 1 * (mm) d ± 0.05 * (mm) V ± 0.5 * (mm) CERAMIC CODE ORDERING CODE CLASS 2 K 2000 68 ± 10 % ± 20 % 7.0 x 4.0 10 0.6 1.8 Z HCZ680 BC KR 82 7.0 x 4.0 HCZ820 BC KR 100 7.0 x 4.0 HCZ101 BC KR 120 7.0 x 4.0 HCZ121 BC KR 150 7.0 x 4.0 HCZ151 BC KR 180 8.0 x 4.0 HCZ181 BC KR 220 8.0 x 4.0 HCZ221 BC KR 330 8.0 x 4.0 HCZ331 BC KR 470 10.0 x 4.0 HCZ471 BC KR 680 10.0 x 4.0 HCZ681 BC KR 1000 11.0 x 4.0 0.8 2.0 HCZ102 BC KR 1200 15.0 x 4.0 HCZ122 BC KR 1500 15.0 x 4.0 HCZ152 BC KR 2200 17.0 x 4.0 HCZ222 BC KR 3300 21.0 x 4.0 HCZ332 BC KR 4700 21.0 x 4.0 HCZ472 BC KR 6800 25.0 x 4.0 HCZ682 BC KR CLASS 2 K 6000 470 ± 20 % 7.0 x 4.0 10 0.6 2.0 E HCE471 BC KR 680 8.0 x 4.0 HCE681 BC KR 1000 9.0 x 4.0 HCE102 BC KR 1500 11.0 x 4.0 HCE152 BC KR 2200 11.0 x 4.0 HCE222 BC KR 3300 15.0 x 4.0 0.8 2.2 HCE332 BC KR 4700 17.0 x 4.0 HCE472 BC KR 6800 21.0 x 4.0 HCE682 BC KR 0.010 µF 25.0 x 4.0 2.5 HCE103 BC KR ORDERING CODE 7th digit Capacitance tolerance ± 10 % = K ± 20 % = M + 50 - 20 % = S 10th to 12th digit Lead configuration (See General Information) R 14th digit RoHS Compliant Component |
Số phần tương tự - HEE681 |
|
Mô tả tương tự - HEE681 |