công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HEE681 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix |
|
HEE681 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix |
3 / 8 page www.vishay.com For technical questions, contact powcap@vishay.com Document Number: 22161 32 Revision: 31-Jan-06 H.. Vishay Draloric Ceramic High Voltage Disc Capacitors, Class 2 * Standard lead configuration, other lead spacing and diameter available on request. ** ± 20 % available on request. ORDERING INFORMATION, CERAMIC HIGH VOLTAGE DISC CAPACITORS, 2 KV (DC) C (pF) TOL. (%) D x s (mm) F ± 1 * (mm) d ± 0.05 * (mm) V ± 0.5 * (mm) CERAMIC CODE ORDERING CODE CLASS 2 K 2000 56 ± 10 % ± 20 % 7.0 x 3.0 7.5 0.6 1.4 Z HBZ560 BA KR 68 7.0 x 3.0 HBZ680 BB KR 82 7.0 x 3.0 HBZ820 BB KR 100 7.0 x 3.0 HBZ101 BB KR 150 7.0 x 3.0 HBZ151 BB KR 220 7.0 x 3.0 HBZ221 BB KR 330 7.0 x 3.0 HBZ331 BB KR 470 7.0 x 3.0 HBZ471 BB KR 680 7.0 x 3.0 HBZ681 BB KR 1000 9.0 x 3.0 HBZ102 BB KR 1500 9.0 x 3.0 HBZ152 BB KR 2200 11.0 x 3.0 HBZ222 BB KR 3300 13.0 x 3.0 HBZ332 BB KR 4700 15.0 x 3.0 HBZ472 BB KR CLASS 2 K 6000 680 ± 20 % 7.0 x 3.0 7.5 0.6 1.4 E HBE681 BB KR 1000 7.0 x 3.0 HBE102 BB KR 1500 9.0 x 3.0 HBE152 BB KR 2200 9.0 x 3.0 HBE222 BB KR 3300 11.0 x 3.0 HBE332 BB KR 4700 11.0 x 3.0 HBE472 BB KR 6800 13.0 x 3.0 HBE682 BB KR 0.010 µF 15.0 x 3.0 HBE103 BB KR CLASS 2 K 10000 1500 - 20 + 50 % (± 20 %)** 6.0 x 3.0 7.5 0.6 1.2 X HBX152 BB KR 2200 7.0 x 3.0 HBX222 BB KR 3300 9.0 x 3.0 HBX332 BB KR 4700 9.0 x 3.0 HBX472 BB KR 6800 13.0 x 3.0 HBX682 BB KR 0.010 µF 13.0 x 3.0 HBX103 BB KR 0.015 µF 17.0 x 3.0 HBX153 BB KR 0.022 µF 18.0 x 3.0 HBX223 BB KR ORDERING CODE 7th digit Capacitance tolerance ± 10 % = K ± 20 % = M + 50 - 20 % = S 10th to 12th digit Lead configuration (See General Information) R 14th digit RoHS Compliant Component |
Số phần tương tự - HEE681 |
|
Mô tả tương tự - HEE681 |