công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS-300-CFC-C4R4M2G bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vectron International, Inc

tên linh kiện CS-300-CFC-C4R4M2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Clock Smoother
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VECTRON [Vectron International, Inc]
Trang chủ  http://www.vectron.com
Logo VECTRON - Vectron International, Inc

CS-300-CFC-C4R4M2G bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vectron International, Inc

  CS-300-CFC-C4R4M2G Datasheet HTML 1Page - Vectron International, Inc CS-300-CFC-C4R4M2G Datasheet HTML 2Page - Vectron International, Inc CS-300-CFC-C4R4M2G Datasheet HTML 3Page - Vectron International, Inc CS-300-CFC-C4R4M2G Datasheet HTML 4Page - Vectron International, Inc CS-300-CFC-C4R4M2G Datasheet HTML 5Page - Vectron International, Inc CS-300-CFC-C4R4M2G Datasheet HTML 6Page - Vectron International, Inc CS-300-CFC-C4R4M2G Datasheet HTML 7Page - Vectron International, Inc CS-300-CFC-C4R4M2G Datasheet HTML 8Page - Vectron International, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
CS-300
Clock Smoother
Features
• Output frequencies to 850 MHz
• Ultra Low Jitter LVPECL, LVDS Outputs
• Locks to Input Frequency (i.e. 622.08 MHz)
• 3.3 Vdc or 5.0 Vdc supply
• Lock / Loss of Signal Alarm
• 1” x 0.8” x 0.25”, Surface Mount (FR4 base)
• Product is compliant to RoHS directive
Applications
• SONET / SDH / ATM
• DWDM / FDM
• DSL – PON Interconnects
• FEC (Forward Error Correction)


Số phần tương tự - CS-300-CFC-C4R4M2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IET Labs Inc.
CS-300 IET-CS-300 Datasheet
301Kb / 2P
   RS Series -- Standard Models
CS-300H IET-CS-300H Datasheet
301Kb / 2P
   RS Series -- Standard Models
CS-300H-NIST IET-CS-300H-NIST Datasheet
301Kb / 2P
   RS Series -- Standard Models
More results

Mô tả tương tự - CS-300-CFC-C4R4M2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vectron International, ...
CS300 VECTRON-CS300 Datasheet
1,020Kb / 8P
   Clock Smoother
logo
Omron Electronics LLC
E3T-FD11M OMRON-E3T-FD11M Datasheet
3Mb / 24P
   The Improved E3T Series with Easier, Smoother Mounting and Installation
E3T-CD11 OMRON-E3T-CD11 Datasheet
3Mb / 24P
   The Improved E3T Series with Easier, Smoother Mounting and Installation
logo
Sanyo Semicon Device
LM8460 SANYO-LM8460 Datasheet
112Kb / 1P
   ALARM CLOCK (CLOCK RADIO.ETC)
logo
Raltron Electronics Cor...
CP2 RALTRON-CP2 Datasheet
364Kb / 1P
   CLOCK
CE8200A-LZ-80.000-T-4 RALTRON-CE8200A-LZ-80.000-T-4 Datasheet
234Kb / 2P
   CLOCK
CE8250A-LZ-25.000-T-4 RALTRON-CE8250A-LZ-25.000-T-4 Datasheet
234Kb / 2P
   CLOCK
logo
Integrated Device Techn...
IDT5V2305PGGI IDT-IDT5V2305PGGI Datasheet
74Kb / 10P
   CLOCK BUFFER PERFORMANCE CLOCK BUFFER
logo
Texas Instruments
CDCS504-Q1 TI1-CDCS504-Q1 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Clock Buffer and Clock Multiplier
logo
Cirrus Logic
CS2000-OTP CIRRUS-CS2000-OTP_09 Datasheet
260Kb / 30P
   Fractional-N Clock Synthesizer & Clock Multiplier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com