công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TEA7532FP bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TEA7532FP
Giải thích chi tiết về linh kiện  MONITOR AMPLIFIER
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TEA7532FP bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button TEA7532FP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TEA7532FP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TEA7532FP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TEA7532FP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TEA7532FP Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TEA7532FP Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics TEA7532FP Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics TEA7532FP Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics TEA7532FP Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
Figure 18.
A complete telephone set has two antilarsen
systems :
- one in the transmission circuit (for example :
TEA7051) antisidetone network ;
- one in the loudspeaker amplifier
(for example : TEA7532).
Together these form a high efficiency antilarsen
system.
PIN FUNCTIONS
PIN 1 : ADJUST VLS
This pin is used to adjust the IC supply voltage.
PIN 2 : ANTILARSEN ADJUSTMENT
The AC signal at this pin is amplified to the loud-
speaker without AGC attenuation.
PIN 3 : AUTOMATIC GAIN CONTROL FILTER
The antidistortion system response is adjusted by
the R-C network on this pin.
The AGC will be switched ON when the level on pin
3 is greater than thereference voltage (0.4V), the RC-
network charges (current source ON) or discharges
(current source OFF) according to the supply voltage.
TEA7532
10/16


Số phần tương tự - TEA7532FP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TEA7530 STMICROELECTRONICS-TEA7530 Datasheet
118Kb / 11P
   MONITOR AMPLIFIER
TEA7530DP STMICROELECTRONICS-TEA7530DP Datasheet
118Kb / 11P
   MONITOR AMPLIFIER
TEA7530FP STMICROELECTRONICS-TEA7530FP Datasheet
118Kb / 11P
   MONITOR AMPLIFIER
TEA7531 STMICROELECTRONICS-TEA7531 Datasheet
296Kb / 17P
   MONITOR AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - TEA7532FP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TEA7531 STMICROELECTRONICS-TEA7531 Datasheet
296Kb / 17P
   MONITOR AMPLIFIER
TEA7530 STMICROELECTRONICS-TEA7530 Datasheet
118Kb / 11P
   MONITOR AMPLIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
M51392P ETC1-M51392P Datasheet
14Kb / 1P
   VIDEO AMPLIFIER FOR DISPLAY/MONITOR
logo
Panasonic Semiconductor
AN93B06SCR PANASONIC-AN93B06SCR Datasheet
201Kb / 3P
   BROAD BAND VIDEO AMPLIFIER IC FOR CRT MONITOR
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX3793 MAXIM-MAX3793 Datasheet
693Kb / 11P
   1Gbps to 4.25Gbps Multirate Transimpedance Amplifier with Photocurrent Monitor
Rev 0; 10/04
logo
STMicroelectronics
STV9380 STMICROELECTRONICS-STV9380 Datasheet
62Kb / 7P
   CLASS-D VERTICAL DEFLECTION AMPLIFIER FOR TV AND MONITOR APPLICATION
STV9381 STMICROELECTRONICS-STV9381 Datasheet
116Kb / 8P
   CLASS-D VERTICAL DEFLECTION AMPLIFIER FOR TV AND MONITOR APPLICATION
logo
Texas Instruments
UC3730N TI-UC3730N Datasheet
261Kb / 6P
[Old version datasheet]   Thermal Monitor
logo
Extech Instruments Corp...
PM120 EXTECH-PM120 Datasheet
232Kb / 1P
   Power Monitor
Rev. 10/17/17
logo
Samsung semiconductor
770TFT SAMSUNG-770TFT Datasheet
1Mb / 43P
   Color Monitor
September 1999
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com