công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TEA7092TQ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TEA7092TQ
Giải thích chi tiết về linh kiện  TELEPHONE ANALOG FRONT END
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TEA7092TQ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button TEA7092TQ Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TEA7092TQ Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TEA7092TQ Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TEA7092TQ Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TEA7092TQ Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics TEA7092TQ Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics TEA7092TQ Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics TEA7092TQ Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics TEA7092TQ Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
100k
From Microphone
Preamplifier
0.5k
V
CC
10
µA
To Transmit AGC
0.8k
V
REF
60mV
Attenuation Programmable
from 10 to 25dB
17
ASQ
R16
C16
25
V
REF
C25
18
ASC
60mV
LS AGC
R31
C19
6
LSSOF
V
LS
Vp(LSOUT)
GND + 0.2
V
LS - 0.2
Vp(LSOUT)
4
µA
Figure 8 :
ASQ (Pin 17) : Anti-Acoustic Feedback and Squelch Peak Voltage
ASC (Pin 18) : Anti-Acoustic Feedback and Squelch Filter
LSSOF (Pin 6) : Loudspeaker Softclipping Time Constant
I - TEA7092 GENERAL INFORMATION (continued)
I.4 - Input / Output Configurations (continued)
TEA7092 - TELEPHONE SET INTEGRATED CIRCUIT
11/57


Số phần tương tự - TEA7092TQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TEA7092 STMICROELECTRONICS-TEA7092 Datasheet
574Kb / 57P
   TELEPHONE SET INTEGRATED CIRCUIT
More results

Mô tả tương tự - TEA7092TQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TEA7091 STMICROELECTRONICS-TEA7091 Datasheet
139Kb / 7P
   TELEPHONE ANALOG FRONT END
TDA7521 STMICROELECTRONICS-TDA7521 Datasheet
95Kb / 11P
   Analog Front End
logo
DATEL, Inc.
ADCDS-1801LC-C DATEL-ADCDS-1801LC-C Datasheet
138Kb / 1P
   Analog Front End
ADCDS-1603LEX-C DATEL-ADCDS-1603LEX-C Datasheet
110Kb / 1P
   Analog Front End
ADCDS-1603LC-C DATEL-ADCDS-1603LC-C Datasheet
138Kb / 1P
   Analog Front End
ADCDS-1801LEX-C DATEL-ADCDS-1801LEX-C Datasheet
139Kb / 1P
   Analog Front End
logo
Teridian Semiconductor ...
73M1903C TERIDIAN-73M1903C Datasheet
459Kb / 46P
   Modem Analog Front End
73M1903 TERIDIAN-73M1903 Datasheet
548Kb / 46P
   Modem Analog Front End
logo
Winbond
W6662CF WINBOND-W6662CF Datasheet
272Kb / 19P
   SCANNER ANALOG FRONT END
logo
Texas Instruments
AFE1302 TI1-AFE1302_13 Datasheet
248Kb / 14P
[Old version datasheet]   ADSL ANALOG FRONT-END
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com