công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TEA7063 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TEA7063
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPEECH CIRCUIT WITH POWER MANAGEMENT
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TEA7063 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button TEA7063 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TEA7063 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TEA7063 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TEA7063 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TEA7063 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TEA7063 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TEA7063 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TEA7063 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TEA7063 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
2.5 Soft Clipping
To avoid distortion on line, the TEA7063 has a
”soft clipping” on transmit channel.
The resistor (Rsoft) on pin 10 fixes the maximum
AC peak dynamic on the line: VSTL
VSTL(Vp) = Vpin16(DC) -1.44
Rsoft
( pin 10 )
R9
( pin 8 )
where Rsoft
1V
IST
IST =
470mV
2
R9 (pin8)
The capacitor (C10) and the resistor (R10) con-
nected on pin 11 fixe the constant time of the soft
clipping.
Recommended values: C10 = 150nF;
R10 = 560K
Figure 4
Figure 5: Transmit Curves
TEA7063
7/15


Số phần tương tự - TEA7063

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TEA7088A STMICROELECTRONICS-TEA7088A Datasheet
184Kb / 17P
   LOW-RANGE PHONE DEDICATED CHIP
January 1998
TEA7088AFP STMICROELECTRONICS-TEA7088AFP Datasheet
184Kb / 17P
   LOW-RANGE PHONE DEDICATED CHIP
January 1998
TEA7089 STMICROELECTRONICS-TEA7089 Datasheet
154Kb / 17P
   LOW-RANGE PHONE DEDICATED CHIP
TEA7089A STMICROELECTRONICS-TEA7089A Datasheet
154Kb / 17P
   LOW-RANGE PHONE DEDICATED CHIP
TEA7089AFP STMICROELECTRONICS-TEA7089AFP Datasheet
154Kb / 17P
   LOW-RANGE PHONE DEDICATED CHIP
More results

Mô tả tương tự - TEA7063

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD71837AMWV ROHM-BD71837AMWV Datasheet
1Mb / 129P
   Power Management Integrated Circuit
16.Mar.2020 Rev.003
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK3726AN KODENSHI-KK3726AN Datasheet
260Kb / 4P
   Universal Speech Circuit with Dialler Interface
logo
Integral Corp.
IL3726AN INTEGRAL-IL3726AN Datasheet
240Kb / 4P
   Universal Speech Circuit with Dialler Interface
logo
Rohm
BD71837MWV ROHM-BD71837MWV Datasheet
3Mb / 131P
   Power Management Integrated Circuit
BD71850MWV ROHM-BD71850MWV Datasheet
1Mb / 119P
   Power Management Integrated Circuit
16.Mar.2020 Rev.002
BD71847AMWV ROHM-BD71847AMWV Datasheet
3Mb / 120P
   Power Management Integrated Circuit
logo
Ericsson
PBL38541 ERICSSON-PBL38541 Datasheet
277Kb / 14P
   Universal Speech Circuit
logo
Panasonic Semiconductor
AN6150 PANASONIC-AN6150 Datasheet
51Kb / 5P
   Speech Network Circuit
logo
Unisonic Technologies
UTCL6726 UTC-UTCL6726 Datasheet
186Kb / 12P
   UNIVERSAL SPEECH CIRCUIT
L6726 UTC-L6726_15 Datasheet
328Kb / 13P
   UNIVERSAL SPEECH CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com