công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST333S08PFL0P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện ST333S08PFL0P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 330 A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ST333S08PFL0P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  ST333S08PFL0P Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ST333S08PFL0P Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ST333S08PFL0P Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ST333S08PFL0P Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ST333S08PFL0P Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ST333S08PFL0P Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ST333S08PFL0P Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix ST333S08PFL0P Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix ST333S08PFL0P Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Document Number: 94377
For technical questions, contact: ind-modules@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 30-Apr-08
5
ST333SP Series
Inverter Grade Thyristors
(Stud Version), 330 A
Vishay High Power Products
Fig. 4 - On-State Power Loss Characteristics
Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 6 - Maximum Non-Repetitve Surge Current
Fig. 7 - On-State Voltage Drop Characteristics
Fig. 8 - Thermal Impedance ZthJC Characteristics
25
50
75
100
125
Maximum Allowable Ambient Temperature (°C)
0.0
3
K/
W
0.0
6
K/
W
0.1
2
K/W
0.2
K/W
0.3
K/W
0.5 K/W
0
100
200
300
400
500
600
700
0
100
200
300
400
500
600
DC
180°
120°
90°
60°
30°
RMSLimit
Conduc tion Period
Average On-state Current (A)
ST333SSeries
T = 125°C
J
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
110
100
Number Of Eq ua l Amp litud e Ha lf Cyc le Current Pulses (N)
Initial T = 125°C
@60 Hz 0.0083 s
@50 Hz 0.0100 s
J
ST333SSeries
At Any Rated Load Condition And With
Rated V
Applied Following Surge.
RRM
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
0.01
0.1
1
Pulse Train Duration (s)
Versus Pulse Train Duration. Control
Of Conduc tion May Not Be Maintained.
Initial T = 125°C
No Voltage Reapplied
RRM
J
ST333SSeries
Maximum Non Repetitive Surge Current
Rated V
Reapplied
100
1000
10000
0
1
23
45
67
T = 25°C
J
Instantaneous On-state Voltage (V)
T = 125°C
J
ST333SSeries
0.001
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
10
Square Wave Pulse Duration (s)
Steady State Value
R
= 0.10 K/ W
(DC Operation)
thJC
ST333SSeries


Số phần tương tự - ST333S08PFL0P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ST333S IRF-ST333S Datasheet
402Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
More results

Mô tả tương tự - ST333S08PFL0P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-ST333SP VISHAY-VS-ST333SP_V01 Datasheet
347Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors(Stud Version), 330 A
01-Jan-2022
logo
International Rectifier
ST083S IRF-ST083S Datasheet
343Kb / 9P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST103S IRF-ST103S Datasheet
351Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
logo
Vishay Siliconix
ST303SPBF VISHAY-ST303SPBF Datasheet
299Kb / 9P
   Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 300 A
Revision: 30-Apr-08
VS-ST083SP VISHAY-VS-ST083SP Datasheet
207Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 85 A
Revision: 06-Feb-17
logo
International Rectifier
ST173S IRF-ST173S Datasheet
407Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST183S IRF-ST183S Datasheet
398Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST203S IRF-ST203S Datasheet
361Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST223S IRF-ST223S Datasheet
444Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST333S IRF-ST333S Datasheet
402Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com