công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST303C12CHK1-P bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện ST303C12CHK1-P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverter Grade Thyristors (PUK Version), 620 A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ST303C12CHK1-P bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  ST303C12CHK1-P Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ST303C12CHK1-P Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ST303C12CHK1-P Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ST303C12CHK1-P Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ST303C12CHK1-P Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ST303C12CHK1-P Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ST303C12CHK1-P Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix ST303C12CHK1-P Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix ST303C12CHK1-P Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Document Number: 94373
For technical questions, contact: ind-modules@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 25-Jul-08
7
ST303CPbF Series
Inverter Grade Thyristors
(PUK Version), 620 A
Vishay High Power Products
Fig. 15 - Frequency Characteristics
Fig. 16 - Maximum On-State Energy Power Loss Characteristics
Fig. 17 - Gate Characteristics
10
100
1000
10 000
100
1000
10 000
Pulse Basewidth (µs)
Snubber circuit
R
s = 10 Ω
C
s = 0.47 µF
V
D = 80 % VDRM
ST303C..C Series
Trapezoidal pulse
T
C = 40 °C
dI/dt = 100 A/µs
t
p
50 Hz
100
500
400
1000
1500
2500
2000
3000
200
10
100
1000
10 000
100
1000
10 000
Pulse Basewidth (µs)
Snubber circuit
R
s = 10 Ω
C
s = 0.47 µF
V
D = 80 % VDRM
ST303C..C Series
Trapezoidal pulse
T
C = 55 °C
dI/dt = 100 A/µs
t
p
50 Hz
100
500
400
1000
1500
2500
2000
3000
200
Pulse Basewidth (µs)
10
100
1000
10 000
10
100
1000
10 000
100 000
t
p
ST303C..C Series
Sinusoidal pulse
0.4
0.5
2
5
3
1
10
20 joules per pulse
Pulse Basewidth (µs)
10
100
1000
10 000
10
100
1000
10 000
100 000
ST303C..C Series
Rectangular pulse
dI/dt = 50 A/µs
t
p
0.4
0.5
2
5
3
1
10
20 joules per pulse
0.1
1
10
100
0.001
Instantaneous Gate Current (A)
0.01
0.1
1
10
100
V
GD
I
GD
(b)
(1)
(2)
(3) (4)
Device: ST303C..C Series
Frequency limited by P
G(AV)
(1) P
GM = 10 W, tp = 20 ms
(2) P
GM = 20 W, tp = 10 ms
(3) P
GM = 40 W, tp = 5 ms
(4) P
GM = 60 W, tp = 3.3 ms
Rectangular gate pulse
a) Recommended load line for
rated dI/dt: 20 V, 10
Ω; t
r ≤ 1 µs
b) Recommended load line for
≤ 30 % rated dI/dt: 10 V, 10 Ω
t
r ≤ 1 µs
(a)


Số phần tương tự - ST303C12CHK1-P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
ST303C12LHK1-P VISHAY-ST303C12LHK1-P Datasheet
339Kb / 9P
   Inverter Grade Thyristors (Hockey PUK Version), 515 A
Revision: 25-Jul-08
More results

Mô tả tương tự - ST303C12CHK1-P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-ST303C VISHAY-VS-ST303C Datasheet
318Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors (PUK Version), 620 A
Revision: 20-Dec-13
VS-ST303C VISHAY-VS-ST303C_V01 Datasheet
347Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors (PUK Version), 620 A
01-Jan-2022
logo
International Rectifier
ST303C1111 IRF-ST303C1111 Datasheet
468Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Puk Version
ST173C IRF-ST173C Datasheet
427Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Hockey Puk Version
ST303C IRF-ST303C Datasheet
471Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Hockey Puk Version
logo
Vishay Siliconix
ST333CPBF VISHAY-ST333CPBF Datasheet
346Kb / 9P
   Inverter Grade Thyristors (Hockey PUK Version), 720 A
Revision: 30-Apr-08
VS-ST333CC VISHAY-VS-ST333CC Datasheet
286Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors (Hockey PUK Version), 720 A
Revision: 13-Sep-17
VS-ST203C VISHAY-VS-ST203C_V01 Datasheet
382Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors (Hockey PUK Version), 370 A
01-Jan-2022
VS-ST333CC VISHAY-VS-ST333CC_V01 Datasheet
285Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors (Hockey PUK Version), 720 A
01-Jan-2022
logo
International Rectifier
ST333C1111 IRF-ST333C1111 Datasheet
471Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Hockey Puk Version
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com