công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST083S12PFN1PBF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện ST083S12PFN1PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 85 A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ST083S12PFN1PBF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  ST083S12PFN1PBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ST083S12PFN1PBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ST083S12PFN1PBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ST083S12PFN1PBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ST083S12PFN1PBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ST083S12PFN1PBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ST083S12PFN1PBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix ST083S12PFN1PBF Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix ST083S12PFN1PBF Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Document Number: 94334
For technical questions, contact: ind-modules@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 25-Jul-08
5
ST083SPbF Series
Inverter Grade Thyristors
(Stud Version), 85 A
Vishay High Power Products
Fig. 4 - On-State Power Loss Characteristics
Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 7 - On-State Voltage Drop Characteristics
Fig. 8 - Thermal Impedance ZthJC Characteristic
0
50
20
40
60
80
100
120
140
0
100
150
200
250
DC
180°
120°
90°
60°
30°
RMS limit
Conduction period
ST083S Series
T
J = 125 °C
Average On-State Current (A)
Ø
0
50
100
150
200
250
0.2
K/W
R
th
SA =
0.
1 K/W
- Δ
R
0.3
K/W
0.4
K/W
0.5
K/W
0.8 K/W
1.2 K/W
25
50
75
100
125
Maximum Allowable Ambient Temperature (°C)
1000
1
10
100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Number of Equal Amplitude Half Cycle
Current Pulses (N)
Initial T
J = 125 °C
at 60 Hz 0.0083 s
at 50 Hz 0.0100 s
ST083S Series
At any rated load condition and with
rated V
RRM applied following surge
1000
0.01
0.1
1
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
Pulse Train Duration (s)
ST083S Series
Maximum non repetitive surge current
versus pulse train duration. Control
of conduction may not be maintained
Initial T
J = 125 °C
No voltage reapplied
Rated V
RRM reapplied
100
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
1000
10 000
T
J = 25 °C
T
J = 125 °C
Instantaneous On-State Voltage (V)
ST083S Series
0.01
0.01
0.1
1
10
0.001
0.1
1
Square Wave Pulse Duration (s)
ST083S Series
Steady state value
R
thJC = 0.195 K/W
(DC operation)


Số phần tương tự - ST083S12PFN1PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ST083S12PFN1 IRF-ST083S12PFN1 Datasheet
246Kb / 9P
   INVERTER GRADE THYRISTORS
More results

Mô tả tương tự - ST083S12PFN1PBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-ST083SP VISHAY-VS-ST083SP Datasheet
207Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 85 A
Revision: 06-Feb-17
VS-ST083SP VISHAY-VS-ST083SP_V01 Datasheet
199Kb / 10P
   Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 85 A
01-Jan-2022
logo
International Rectifier
ST083S IRF-ST083S Datasheet
343Kb / 9P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST103S IRF-ST103S Datasheet
351Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
logo
Vishay Siliconix
ST303SPBF VISHAY-ST303SPBF Datasheet
299Kb / 9P
   Inverter Grade Thyristors (Stud Version), 300 A
Revision: 30-Apr-08
logo
International Rectifier
ST173S IRF-ST173S Datasheet
407Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST183S IRF-ST183S Datasheet
398Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST203S IRF-ST203S Datasheet
361Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST223S IRF-ST223S Datasheet
444Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
ST333S IRF-ST333S Datasheet
402Kb / 10P
   INVERTER GRADE THYRISTORS Stud Version
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com