công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34119 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC34119
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Audio Amplifier
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC34119 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC34119 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34119 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34119 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34119 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34119 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34119 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34119 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34119 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MC34119 Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
8
Freescale Semiconductor
34119
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ELECTRICAL PERFORMANCE CURVES
Figure 10. Device Dissipation, 8.0
Ω Load
Figure 11. Device Dissipation, 16
Ω Load
Figure 12. Device Dissipation, 32
Ω Load
Figure 13. Distortion versus Power
Figure 14. Distortion versus Power
Figure 15. Distortion versus Power
1000
800
600
400
200
0
LOAD POWER (mW)
030
60
90
120
150
VCC =12V
VCC =6.0 V
VCC =3.0 V
1200
1000
800
600
400
200
0
LOAD POWER (mW)
0
100
200
300
400
VCC =16V
VCC =12V
VCC =6.0 V
VCC =3.0 V
1200
1000
800
600
400
200
0
LOAD POWER (mW)
0
100
200
300
400
500
VCC =16V
VCC =12V
VCC =6.0 V
VCC =3.0 V
(f= 1.0kHz,AVD = 34 dB)
10
8.0
6.0
4.0
2.0
0
POUT, OUTPUT POWER (mW)
0
100
200
300
400
500
VCC =16V,
RL =32
VCC =6.0 V,
RL =16
VCC =12V,
RL =32
VCC =3.0 V,
RL =8.0
VCC =6.0 V,
RL =32
VCC =3.0 V,
RL =16
(f= 3.0kHz,AVD = 34 dB)
10
8.0
6.0
4.0
2.0
0
POUT, OUTPUT POWER (mW)
0
100
200
300
400
500
VCC =16V,
RL =32
Limit
VCC =6.0 V, RL =16
VCC =3.0 V,
RL =16
VCC =3.0 V,
RL =8.0
VCC =12V,RL =32
VCC =6.0 V,
RL =32
(f= 1,3.0kHz,AVD = 12 dB)
10
8.0
4.0
2.0
0
POUT, OUTPUT POWER (mW)
0
100
200
300
400
500
VCC =3.0 V,
RL =16
VCC =16V,
RL =32
Limit
VCC =6.0 V,
RL = 16
Limit
VCC =12V,
RL =32
VCC =3.0 V,
RL =8.0
6.0
VCC =6.0 V,
RL =32


Số phần tương tự - MC34119

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
MC34119 UTC-MC34119 Datasheet
247Kb / 8P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
logo
Freescale Semiconductor...
MC34119 FREESCALE-MC34119 Datasheet
271Kb / 12P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
logo
Unisonic Technologies
MC34119 UTC-MC34119 Datasheet
230Kb / 8P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
MC34119 ARTSCHIP-MC34119 Datasheet
406Kb / 11P
   Low Power Audio Amplifier
logo
Unisonic Technologies
MC34119 UTC-MC34119 Datasheet
295Kb / 8P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - MC34119

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS34119 TSC-TS34119 Datasheet
492Kb / 11P
   Low Power Audio Amplifier
TS34119 TSC-TS34119_07 Datasheet
744Kb / 13P
   Low Power Audio Amplifier
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD8602 YOUDA-YD8602 Datasheet
80Kb / 5P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSGSC34119 SECOS-SSGSC34119 Datasheet
1Mb / 9P
   Low Power Audio Amplifier
SPW34119D SECOS-SPW34119D Datasheet
1Mb / 9P
   Low Power Audio Amplifier
logo
Unisonic Technologies
UTCMC34119 UTC-UTCMC34119 Datasheet
86Kb / 4P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SGP34119 SECOS-SGP34119 Datasheet
1Mb / 9P
   Low Power Audio Amplifier
logo
System Logic Semiconduc...
SL34119 SLS-SL34119 Datasheet
75Kb / 6P
   Low Power Audio Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
GP34119 ETC2-GP34119 Datasheet
551Kb / 8P
   LOW POWER AUDIO AMPLIFIER
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
MC34119 ARTSCHIP-MC34119 Datasheet
406Kb / 11P
   Low Power Audio Amplifier
logo
Freescale Semiconductor...
MC34119P FREESCALE-MC34119P Datasheet
271Kb / 12P
   Low Power Audio Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com