công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS30L30CTPBF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện STPS30L30CTPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

STPS30L30CTPBF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  STPS30L30CTPBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix STPS30L30CTPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix STPS30L30CTPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix STPS30L30CTPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix STPS30L30CTPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix STPS30L30CTPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Document Number: 93477
For technical questions, contact: diodes-tech@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 21-Aug-08
5
STPS30L30CT
Schottky Rectifier, 2 x 15 A Vishay High Power Products
ORDERING INFORMATION TABLE
1
-
Schottky STPS series
2
-
Current rating (30 = 30 A)
3
-
L = Low voltage drop
4
-
Voltage rating (30 = 30 V)
5
-
C = Common cathode
6
-
None = Standard production
PbF = Lead (Pb)-free
Device code
5
13
24
6
STPS 30
L
30
C
-
7
T
7
-
T = TO-220
LINKS TO RELATED DOCUMENTS
Dimensions
http://www.vishay.com/doc?95222
Part marking information
http://www.vishay.com/doc?95225
SPICE model
http://www.vishay.com/doc?95287


Số phần tương tự - STPS30L30CTPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
STPS30L30CTPBF IRF-STPS30L30CTPBF Datasheet
556Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
STPS30L30CTPBF VISHAY-STPS30L30CTPBF Datasheet
105Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 14-Aug-08
STPS30L30CTPBF VISHAY-STPS30L30CTPBF Datasheet
157Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 30-Aug-11
STPS30L30CTPBF VISHAY-STPS30L30CTPBF_12 Datasheet
157Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 30-Aug-11
More results

Mô tả tương tự - STPS30L30CTPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-30CTQ060PBF VISHAY-VS-30CTQ060PBF Datasheet
166Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 11-Oct-11
VS-30CTQ100SPBF VISHAY-VS-30CTQ100SPBF Datasheet
124Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 15-Mar-10
STPS30L30CGPBF VISHAY-STPS30L30CGPBF_10 Datasheet
103Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 16-Mar-10
25CTQ VISHAY-25CTQ Datasheet
119Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 22-Aug-08
25CTQPBF VISHAY-25CTQPBF Datasheet
122Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 13-Aug-08
30CPQ150 VISHAY-30CPQ150 Datasheet
128Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 22-Aug-08
30CTQS VISHAY-30CTQS Datasheet
127Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 06-Oct-08
MBRB3030CTL VISHAY-MBRB3030CTL Datasheet
113Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 21-Aug-08
MBR2535CTPBF VISHAY-MBR2535CTPBF Datasheet
117Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 13-Aug-08
32CTQ030 VISHAY-32CTQ030 Datasheet
114Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 21-Aug-08
STPS30L30CTPBF VISHAY-STPS30L30CTPBF Datasheet
105Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 14-Aug-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com