công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS20L15GTRRP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện STPS20L15GTRRP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 20 A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

STPS20L15GTRRP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  STPS20L15GTRRP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix STPS20L15GTRRP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix STPS20L15GTRRP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix STPS20L15GTRRP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix STPS20L15GTRRP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix STPS20L15GTRRP Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Document Number: 94326
For technical questions, contact: diodes-tech@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 15-Aug-08
3
STPS20L15GPbF
Schottky Rectifier, 20 A
Vishay High Power Products
Fig. 1 - Maximum Forward Voltage Drop Characteristics
Fig. 2 - Typical Values of Reverse Current vs.
Reverse Voltage
Fig. 3 - Typical Junction Capacitance vs.
Reverse Voltage
Fig. 4 - Maximum Thermal Impedance ZthJC Characteristics
1
100
10
1000
VFM - Forward Voltage Drop (V)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1.6
1.0
1.4
0
T
J = 125 °C
T
J = 75 °C
T
J = 25 °C
1
10
100
0.1
1000
VR - Reverse Voltage (V)
6
39
12
15
0
T
J = 100 °C
T
J = 75 °C
T
J = 50 °C
T
J = 25 °C
100
1000
10 000
VR - Reverse Voltage (V)
10
515
20
0
T
J = 25 °C
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
t1 - Rectangular Pulse Duration (s)
100
10
Single pulse
(thermal resistance)
D = 0.75
D = 0.50
D = 0.33
D = 0.25
D = 0.20
P
DM
t
1
t
2
Notes:
1. Duty factor D = t
1/t2
2. Peak T
J = PDM x ZthJC + TC


Số phần tương tự - STPS20L15GTRRP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
STPS20L15GTRRP VISHAY-STPS20L15GTRRP Datasheet
110Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 22-Aug-08
STPS20L15GTRRP VISHAY-STPS20L15GTRRP Datasheet
105Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 16-Mar-10
STPS20L15GTRRPBF VISHAY-STPS20L15GTRRPBF Datasheet
110Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 22-Aug-08
STPS20L15GTRRPBF VISHAY-STPS20L15GTRRPBF Datasheet
105Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 16-Mar-10
More results

Mô tả tương tự - STPS20L15GTRRP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-20TQ045PBF VISHAY-VS-20TQ045PBF Datasheet
165Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 26-Aug-11
20TQ035SPBF VISHAY-20TQ035SPBF_13 Datasheet
157Kb / 8P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 12-Mar-10
20TQ VISHAY-20TQ Datasheet
118Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 25-Jun-08
20L15TPBF VISHAY-20L15TPBF Datasheet
113Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 14-Aug-08
20TQ035PBF VISHAY-20TQ035PBF_12 Datasheet
167Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 26-Aug-11
20L15TS VISHAY-20L15TS Datasheet
111Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 22-Aug-08
20TQS VISHAY-20TQS Datasheet
117Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 22-Aug-08
VS-20L15TPBF VISHAY-VS-20L15TPBF_15 Datasheet
148Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 26-Aug-11
20TQSPBF VISHAY-20TQSPBF Datasheet
120Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 17-Jun-08
STPS20L15DPBF VISHAY-STPS20L15DPBF Datasheet
113Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 15-Aug-08
STPS20L15GPBF VISHAY-STPS20L15GPBF_10 Datasheet
105Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 16-Mar-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com