công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS20L15D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện STPS20L15D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Rectifier, 20 A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

STPS20L15D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  STPS20L15D Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix STPS20L15D Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix STPS20L15D Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix STPS20L15D Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix STPS20L15D Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix STPS20L15D Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: diodes-tech@vishay.com
Document Number: 94325
4
Revision: 15-Aug-08
STPS20L15DPbF
Vishay High Power Products
Schottky Rectifier, 20 A
Fig. 5 - Maximum Allowable Case Temperature vs.
Average Forward Current
Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics
Fig. 7 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 8 - Unclamped Inductive Test Circuit
Note
(1) Formula used: TC = TJ - (Pd + PdREV) x RthJC;
Pd = Forward power loss = IF(AV) x VFM at (IF(AV)/D) (see fig. 6);
PdREV = Inverse power loss = VR1 x IR (1 - D); IR at VR1 = 80 % rated VR
70
024
IF(AV) - Average Forward Current (A)
75
90
85
100
80
95
16
12
8
4
See note (1)
Square wave (D = 0.50)
20
14
0
025
IF(AV) - Average Forward Current (A)
5
101520
2
10
D = 0.20
D = 0.25
D = 0.33
D = 0.50
D = 0.75
RMS limit
DC
30
4
6
8
12
1000
100
1000
tp - Square Wave Pulse Duration (µs)
100
10 000
10
At any rated load condition
and with rated V
RRM applied
following surge
Current
monitor
High-speed
switch
D.U.T.
R
g = 25 Ω
+
Freewheel
diode
V
d = 25 V
L
IRFP460
40HFL40S02


Số phần tương tự - STPS20L15D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS20L15D STMICROELECTRONICS-STPS20L15D Datasheet
93Kb / 5P
   LOW DROP OR-ing POWER SCHOTTKY DIODE
logo
International Rectifier
STPS20L15D IRF-STPS20L15D Datasheet
276Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
STPS20L15D VISHAY-STPS20L15D Datasheet
110Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 22-Aug-08
logo
STMicroelectronics
STPS20L15D STMICROELECTRONICS-STPS20L15D Datasheet
92Kb / 5P
   LOW DROP OR-ing POWER SCHOTTKY DIODE
logo
Vishay Siliconix
STPS20L15D-N3 VISHAY-STPS20L15D-N3 Datasheet
160Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 30-Aug-11
More results

Mô tả tương tự - STPS20L15D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VS-20TQ045PBF VISHAY-VS-20TQ045PBF Datasheet
165Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 26-Aug-11
20TQ035SPBF VISHAY-20TQ035SPBF_13 Datasheet
157Kb / 8P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 12-Mar-10
20TQ VISHAY-20TQ Datasheet
118Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 25-Jun-08
20L15TPBF VISHAY-20L15TPBF Datasheet
113Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 14-Aug-08
20TQ035PBF VISHAY-20TQ035PBF_12 Datasheet
167Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 26-Aug-11
20L15TS VISHAY-20L15TS Datasheet
111Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 22-Aug-08
20TQS VISHAY-20TQS Datasheet
117Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 22-Aug-08
VS-20L15TPBF VISHAY-VS-20L15TPBF_15 Datasheet
148Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 26-Aug-11
20TQSPBF VISHAY-20TQSPBF Datasheet
120Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 17-Jun-08
STPS20L15GPBF VISHAY-STPS20L15GPBF_10 Datasheet
105Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 20 A
Revision: 16-Mar-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com