công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMB8J6.5CA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SMB8J6.5CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Power Density Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SMB8J6.5CA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SMB8J6.5CA Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SMB8J6.5CA Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SMB8J6.5CA Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SMB8J6.5CA Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SMB8J6.5CA Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SMB8J6.5CA Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SMB10(8)J5.0(C) thru SMB10(8)J40(C)A
Vishay General Semiconductor
Document Number: 88422
Revision: 22-Oct-08
For technical questions within your region, please contact one of the following:
PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com
www.vishay.com
3
BI-DIRECTIONAL
Notes:
(1) Pulse test: tp ≤ 50 ms
(2) Surge current waveform per Fig. 3 and derate per Fig. 2
(3) All terms and symbols are consistent with ANSI/IEEE C62.35
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C unless otherwise noted)
DEVICE TYPE
DEVICE
MARKING
CODE
BREAKDOWN
VOLTAGE
VBR
(1)
(V)
TEST
CURRENT
AT IT
(mA)
STAND-OFF
VOLTAGE VWM
(V)
MAXIMUM
REVERSE
LEAKAGE
AT VWM
ID (µA)
(3)
MAXIMUM
PEAK PULSE
SURGE
CURRENT
IPPM (A)
(2)
MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE AT
IPPM
VC (V)
MIN.
MAX.
SMB8J5.0C
1AD
6.40
7.82
10
5.0
2000
83.3
9.6
SMB8J5.0CA
1AE
6.40
7.25
10
5.0
2000
87.0
9.2
SMB8J6.0C
1AF
6.67
8.15
10
6.0
2000
70.2
11.4
SMB8J6.0CA
1AG
6.67
7.37
10
6.0
2000
77.7
10.3
SMB8J6.5C
1AH
7.22
8.82
10
6.5
1000
65.0
12.3
SMB8J6.5CA
1AK
7.22
7.98
10
6.5
1000
71.4
11.2
SMB8J7.0C
1AL
7.78
9.51
10
7.0
400
60.2
13.3
SMB8J7.0CA
1AM
7.78
8.60
10
7.0
400
66.7
12.0
SMB8J7.5C
1AN
8.33
10.2
1.0
7.5
200
55.9
14.3
SMB8J7.5CA
1AP
8.33
9.21
1.0
7.5
200
62.0
12.9
SMB8J8.0C
1AQ
8.89
10.9
1.0
8.0
100
53.3
15.0
SMB8J8.0CA
1AR
8.89
9.83
1.0
8.0
100
58.8
13.6
SMB8J8.5C
1AS
9.44
11.5
1.0
8.5
40
50.3
15.9
SMB8J8.5CA
1AT
9.44
10.4
1.0
8.5
40
55.6
14.4
SMB8J9.0C
1AU
10.0
12.2
1.0
9.0
20
47.3
16.9
SMB8J9.0CA
1AV
10.0
11.1
1.0
9.0
20
51.9
15.4
SMB8J10C
1AW
11.1
13.6
1.0
10
10
42.6
18.8
SMB8J10CA
1AX
11.1
12.3
1.0
10
10
47.1
17.0
SMB8J11C
1AY
12.2
14.9
1.0
11
5.0
39.8
20.1
SMB8J11CA
1AZ
12.2
13.5
1.0
11
5.0
44.0
18.2
SMB8J12C
1BD
13.3
16.3
1.0
12
5.0
36.4
22.0
SMB8J12CA
1BE
13.3
14.7
1.0
12
5.0
40.2
19.9
SMB8J13C
1BF
14.4
17.6
1.0
13
1.0
33.6
23.8
SMB8J13CA
1BG
14.4
15.9
1.0
13
1.0
37.2
21.5
SMB8J14C
1BH
15.6
19.1
1.0
14
1.0
31.0
25.8
SMB8J14CA
1BK
15.6
17.2
1.0
14
1.0
34.5
23.2
SMB8J15C
1BL
16.7
20.4
1.0
15
1.0
29.7
26.9
SMB8J15CA
1BM
16.7
18.5
1.0
15
1.0
32.8
24.4
SMB8J16C
1BN
17.8
21.8
1.0
16
1.0
27.8
28.8
SMB8J16CA
1BP
17.8
19.7
1.0
16
1.0
30.8
26.0
SMB8J17C
1BQ
18.9
23.1
1.0
17
1.0
26.2
30.5
SMB8J17CA
1BR
18.9
20.9
1.0
17
1.0
29.0
27.6
SMB8J18C
1BS
20.0
24.4
1.0
18
1.0
24.8
32.2
SMB8J18CA
1BT
20.0
22.1
1.0
18
1.0
27.4
29.2
SMB8J20C
1BU
22.2
27.1
1.0
20
1.0
22.3
35.8
SMB8J20CA
1BV
22.2
24.5
1.0
20
1.0
24.7
32.4
SMB8J22C
1BW
24.4
29.8
1.0
22
1.0
20.3
39.4
SMB8J22CA
1BX
24.4
26.9
1.0
22
1.0
22.5
35.5
SMB8J24C
1BY
26.7
32.6
1.0
24
1.0
18.6
43.0
SMB8J24CA
1BZ
26.7
29.5
1.0
24
1.0
20.6
38.9
SMB8J26C
1CD
28.9
35.3
1.0
26
1.0
17.2
46.6
SMB8J26CA
1CE
28.9
31.9
1.0
26
1.0
19.0
42.1
SMB8J28C
1CF
31.1
38.0
1.0
28
1.0
16.0
50.0
SMB8J28CA
1CG
31.1
34.4
1.0
28
1.0
17.6
45.4
SMB8J30C
1CH
33.3
40.7
1.0
30
1.0
15.0
53.5
SMB8J30CA
1CK
33.3
36.8
1.0
30
1.0
16.5
48.4
SMB8J33C
1CL
36.7
44.9
1.0
33
1.0
13.6
59.0
SMB8J33CA
1CM
36.7
40.6
1.0
33
1.0
15.0
53.3
SMB8J36C
1CN
40.0
48.9
1.0
36
1.0
12.4
64.3
SMB8J36CA
1CP
40.0
44.2
1.0
36
1.0
13.8
58.1
SMB8J40C
1CQ
44.4
54.3
1.0
40
1.0
11.2
71.4
SMB8J40CA
1CR
44.4
49.1
1.0
40
1.0
12.4
64.5


Số phần tương tự - SMB8J6.5CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SMB8J6.5CA VISHAY-SMB8J6.5CA Datasheet
97Kb / 6P
   High Power Density Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 12-Nov-12
SMB8J6.5CA VISHAY-SMB8J6.5CA Datasheet
117Kb / 6P
   High Power Density Surface-Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
SMB8J6.5CA VISHAY-SMB8J6.5CA Datasheet
118Kb / 6P
   High Power Density Surface-Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SMB8J6.5CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SMA5J40CA VISHAY-SMA5J40CA Datasheet
114Kb / 6P
   High Power Density Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 22-Oct-08
SMA5J5.0A VISHAY-SMA5J5.0A_12 Datasheet
91Kb / 5P
   High Power Density Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 26-Jan-12
SMB108J40CA VISHAY-SMB108J40CA Datasheet
117Kb / 6P
   High Power Density Surface-Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
SMB108J5.0CA VISHAY-SMB108J5.0CA Datasheet
118Kb / 6P
   High Power Density Surface-Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
SMA5J30CA VISHAY-SMA5J30CA Datasheet
87Kb / 5P
   High Power Density Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
SMB10J30A-E3 VISHAY-SMB10J30A-E3 Datasheet
97Kb / 6P
   High Power Density Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 12-Nov-12
SMA5J36CA VISHAY-SMA5J36CA Datasheet
87Kb / 5P
   High Power Density Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 24-Oct-12
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SMA5J5.0A TAYCHIPST-SMA5J5.0A Datasheet
18Mb / 3P
   High Power Density Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
SMB10J24HE3 VISHAY-SMB10J24HE3 Datasheet
97Kb / 6P
   High Power Density Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 12-Nov-12
SMAJ188CA VISHAY-SMAJ188CA Datasheet
117Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 29-Oct-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com