công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMF33A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SMF33A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount ESD Protection Diodes
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SMF33A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SMF33A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SMF33A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SMF33A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SMF33A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SMF33A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SMF33A Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SMF33A Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number 85811
Rev. 2.3, 27-Oct-08
SMF5V0A to SMF51A
Vishay Semiconductors
For technical support, please contact: ESD-Protection@vishay.com
Package Dimensions in millimeters (inches):
foot print recommendation:
Rev. 3 - Date: 13. March 2007
Document no.:S8-V-3915.01-001 (4)
1.3 [0.051]
1.3 [0.051]
2.9 [0.114]
2.9 [0.114]
2.7 [0.106]
3.9 [0.154]
3.5 [0.138]
0.85 [0.033]
0.35 [0.014]
1.08 [0.043]
0.88 [0.035]
Created - Date: 15. February 2005
17247
Detail Z
enlarged


Số phần tương tự - SMF33A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nanjing International G...
SMF33A DGNJDZ-SMF33A Datasheet
384Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Vishay Siliconix
SMF33A VISHAY-SMF33A Datasheet
92Kb / 6P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.5, 22-Sep-10
logo
UN Semiconducctor INC
SMF33A UNSEMI-SMF33A Datasheet
3Mb / 7P
   3.3 To 190V 200W Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision March 1,2022
logo
Vishay Siliconix
SMF33A VISHAY-SMF33A Datasheet
108Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.6, 30-Nov-11
logo
Anova Technologies CO.,...
SMF33A ANOVA-SMF33A Datasheet
351Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results

Mô tả tương tự - SMF33A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMF100A LUGUANG-SMF100A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF110A LUGUANG-SMF110A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF170A LUGUANG-SMF170A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF130A LUGUANG-SMF130A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SMF5V0A BILIN-SMF5V0A Datasheet
119Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ESD PROTECTION DIODES
logo
Vishay Siliconix
SMF5V0A-M VISHAY-SMF5V0A-M_12 Datasheet
111Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 1.1, 30-Nov-11
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMF85A LUGUANG-SMF85A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF5V0A LUGUANG-SMF5V0A Datasheet
168Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF90A LUGUANG-SMF90A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
logo
Vishay Siliconix
SMF22A-GS08 VISHAY-SMF22A-GS08 Datasheet
137Kb / 8P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 1.1, 17-Oct-13
SMF36A-GS08 VISHAY-SMF36A-GS08 Datasheet
108Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.6, 30-Nov-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com