công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ9.0 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SMBJ9.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SMBJ9.0 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SMBJ9.0 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SMBJ9.0 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SMBJ9.0 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SMBJ9.0 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SMBJ9.0 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SMBJ9.0 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SMBJ5.0 thru SMBJ188CA
Vishay General Semiconductor
Document Number: 88392
Revision: 04-Sep-07
For technical questions within your region, please contact one of the following:
PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com
www.vishay.com
5
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
Figure 5. Typical Transient Thermal Impedance
0.1
1.0
10
100
0.001
0.01
0.1
100
1.0
10
1000
tp - Pulse Duration (s)
Figure 6. Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
10
200
100
100
10
1
8.3 ms Single Half Sine-Wave
Uni-Directional Only
Number of Cycles at 60 Hz
DO-214AA (SMB-J-Bend)
Mounting Pad Layout
0.160 (4.06)
0.180 (4.57)
0.006 (0.152)
0.012 (0.305)
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)
0.205 (5.21)
0.220 (5.59)
0 (0)
0.008 (0.2)
0.130 (3.30)
0.155 (3.94)
0.084 (2.13)
0.096 (2.44)
0.077 (1.95)
0.086 (2.20)
Cathode Band
0.085 (2.159)
MAX.
0.220 REF.
0.086 (2.18)
MIN.
0.060 (1.52)
MIN.


Số phần tương tự - SMBJ9.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMBJ9.0 JGD-SMBJ9.0 Datasheet
301Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microsemi Corporation
SMBJ9.0 MICROSEMI-SMBJ9.0 Datasheet
183Kb / 4P
   SURFACE MOUNT 600 Watt SURFACE MOUNT 600 Watt
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ9.0 SOCAY-SMBJ9.0 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SMBJ9.0 BILIN-SMBJ9.0 Datasheet
118Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Jiangsu High diode Semi...
SMBJ9.0 HDSEMI-SMBJ9.0 Datasheet
1Mb / 7P
   SMB Plastic-Encapsulate Diodes
More results

Mô tả tương tự - SMBJ9.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SMAJ188CA VISHAY-SMAJ188CA Datasheet
117Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 29-Oct-08
SMBG188CA VISHAY-SMBG188CA Datasheet
116Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 22-Oct-08
SMCJ188CA VISHAY-SMCJ188CA Datasheet
121Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 21-Oct-08
P4SMA300AHE3-61 VISHAY-P4SMA300AHE3-61 Datasheet
94Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-12
SMAJ5.0A VISHAY-SMAJ5.0A_12 Datasheet
389Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 26-Jan-12
SMC5K10A VISHAY-SMC5K10A Datasheet
92Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 06-Apr-17
1.5SMC VISHAY-1.5SMC_V01 Datasheet
110Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
SMBJ3V3 VISHAY-SMBJ3V3_V01 Datasheet
114Kb / 5P
   Surface-Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
01-Jan-2022
SMPC5.0A VISHAY-SMPC5.0A Datasheet
94Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 19-Apr-11
SMC3K22CA VISHAY-SMC3K22CA Datasheet
91Kb / 4P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-May-11
SMP24A-M3-84A VISHAY-SMP24A-M3-84A Datasheet
91Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 11-Dec-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com