công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS10PH9 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SS10PH9
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Current Density Surface Mount High-Voltage Schottky Rectifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SS10PH9 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SS10PH9_08 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SS10PH9_08 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SS10PH9_08 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SS10PH9_08 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SS10PH9_08 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
New Product
SS10PH9 & SS10PH10
Vishay General Semiconductor
Document Number: 89000
Revision: 30-Jul-08
For technical questions within your region, please contact one of the following:
PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com
www.vishay.com
3
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
(TA = 25 °C unless otherwise noted)
Figure 1. Maximum Forward Current Derating Curve
Figure 2. Forward Power Loss Characteristics
Figure 3. Typical Instantaneous Forward Characteristics
10
12
8
6
4
2
0
25
50
75
100
125
150
175
Lead Temperature (°C)
Resistive or Inductive Load
T
L measured
at the Cathode Band Terminal
0
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0
01
2
3
4
5
6
7
8
910
11
Average Forward Current (A)
D = 0.1
D = 0.2
D = 0.3
D = 0.5
D = 0.8
D = 1.0
D = t
p/T
t
p
T
0.01
0.1
1
10
100
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Instantaneous Forward Voltage (V)
T
A = 175 °C
T
A = 150 °C
T
A = 125 °C
T
A = 25 °C
Figure 4. Typical Reverse Characteristics
Figure 5. Typical Junction Capacitance
Figure 6. Typical Transient Thermal Impedance
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
T
A = 175 °C
T
A = 150 °C
T
A = 125 °C
T
A = 25 °C
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
10
100
1000
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
Junction to Ambient
0.01
0.1
1
10
100
1
10
100
t - Pulse Duration (s)


Số phần tương tự - SS10PH9_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SS10PH9 VISHAY-SS10PH9_11 Datasheet
97Kb / 5P
   High Current Density Surface Mount High Voltage Schottky Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
SS10PH9 VISHAY-SS10PH9_V01 Datasheet
94Kb / 5P
   High Current Density Surface-Mount High Voltage Schottky Rectifiers
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SS10PH9_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SS10PH9 VISHAY-SS10PH9 Datasheet
90Kb / 5P
   High Current Density Surface Mount High-Voltage Schottky Rectifier
24-Jul-06
SS8PH9 VISHAY-SS8PH9_V01 Datasheet
109Kb / 5P
   High Current Density Surface-Mount High Voltage Schottky Rectifier
01-Jan-2022
SS8PH9 VISHAY-SS8PH9_11 Datasheet
98Kb / 5P
   High Current Density Surface Mount High Voltage Schottky Rectifier
Revision: 28-Jun-11
SS8PH9 VISHAY-SS8PH9 Datasheet
112Kb / 5P
   High Current Density Surface Mount High-Voltage Schottky Rectifier
Revision: 30-Jul-08
B230LA VISHAY-B230LA Datasheet
58Kb / 2P
   High-Current Density Surface Mount Schottky Rectifier
15-Dec-03
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SSA23L TAYCHIPST-SSA23L Datasheet
9Mb / 2P
   High-Current Density Surface Mount Schottky Rectifier
logo
Vishay Siliconix
SS3P4 VISHAY-SS3P4 Datasheet
87Kb / 4P
   High-Current Density Surface Mount Schottky Rectifier
26-Jun-06
B230LA VISHAY-B230LA_08 Datasheet
102Kb / 4P
   High-Current Density Surface Mount Schottky Rectifier
Revision: 19-May-08
SS2P5 VISHAY-SS2P5_08 Datasheet
104Kb / 4P
   High-Current Density Surface Mount Schottky Rectifier
Revision: 19-May-08
SS3P4 VISHAY-SS3P4_08 Datasheet
103Kb / 4P
   High Current Density Surface Mount Schottky Rectifier
Revision: 25-Aug-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com