công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX55B10 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BZX55B10
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Signal Zener Diodes
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BZX55B10 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  BZX55B10 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BZX55B10 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BZX55B10 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BZX55B10 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BZX55B10 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BZX55B10 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix BZX55B10 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix BZX55B10 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
www.vishay.com
2
Document Number 85604
Rev. 1.5, 05-Jul-07
BZX55-Series
Vishay Semiconductors
Electrical Characteristics
BZX55C..
Partnumber
Zener Voltage
Range
Dynamic
Resistance
Test
Current
Temperature
Coefficient
Test
Current
Reverse Leakage Current
VZ at IZT
rzjT at
IZT,
f = 1 kHz
rzjK at
IZK,
f = 1 kHz
IZT
TKVZ
IZK
IR at
Tamb =
25 °C
IR at
Tamb =
150 °C
at VR
V
Ω
mA
%/K
mA
µA
V
min
max
min
max
BZX55C2V4
2.28
2.56
< 85
< 600
5
- 0.09
- 0.06
1
< 50
< 100
1
BZX55C2V7
2.5
2.9
< 85
< 600
5
- 0.09
- 0.06
1
< 10
< 50
1
BZX55C3V0
2.8
3.2
< 85
< 600
5
- 0.08
- 0.05
1
< 4
< 40
1
BZX55C3V3
3.1
3.5
< 85
< 600
5
- 0.08
- 0.05
1
< 2
< 40
1
BZX55C3V6
3.4
3.8
< 85
< 600
5
- 0.08
- 0.05
1
< 2
< 40
1
BZX55C3V9
3.7
4.1
< 85
< 600
5
- 0.08
- 0.05
1
< 2
< 40
1
BZX55C4V3
4
4.6
< 75
< 600
5
- 0.06
- 0.03
1
< 1
< 20
1
BZX55C4V7
4.4
5
< 60
< 600
5
- 0.05
0.02
1
< 0.5
< 10
1
BZX55C5V1
4.8
5.4
< 35
< 550
5
- 0.02
0.02
1
< 0.1
< 2
1
BZX55C5V6
5.2
6
< 25
< 450
5
- 0.05
0.05
1
< 0.1
< 2
1
BZX55C6V2
5.8
6.6
< 10
< 200
5
0.03
0.06
1
< 0.1
< 2
2
BZX55C6V8
6.4
7.2
< 8
< 150
5
0.03
0.07
1
< 0.1
< 2
3
BZX55C7V5
7
7.9
< 7
< 50
5
0.03
0.07
1
< 0.1
< 2
5
BZX55C8V2
7.7
8.7
< 7
< 50
5
0.03
0.08
1
< 0.1
< 2
6.2
BZX55C9V1
8.5
9.6
< 10
< 50
5
0.03
0.09
1
< 0.1
< 2
6.8
BZX55C10
9.4
10.6
< 15
< 70
5
0.03
0.1
1
< 0.1
< 2
7.5
BZX55C11
10.4
11.6
< 20
< 70
5
0.03
0.11
1
< 0.1
< 2
8.2
BZX55C12
11.4
12.7
< 20
< 90
5
0.03
0.11
1
< 0.1
< 2
9.1
BZX55C13
12.4
14.1
< 26
< 110
5
0.03
0.11
1
< 0.1
< 2
10
BZX55C15
13.8
15.6
< 30
< 110
5
0.03
0.11
1
< 0.1
< 2
11
BZX55C16
15.3
17.1
< 40
< 170
5
0.03
0.11
1
< 0.1
< 2
12
BZX55C18
16.8
19.1
< 50
< 170
5
0.03
0.11
1
< 0.1
< 2
13
BZX55C20
18.8
21.2
< 55
< 220
5
0.03
0.11
1
< 0.1
< 2
15
BZX55C22
20.8
23.3
< 55
< 220
5
0.04
0.12
1
< 0.1
< 2
16
BZX55C24
22.8
25.6
< 80
< 220
5
0.04
0.12
1
< 0.1
< 2
18
BZX55C27
25.1
28.9
< 80
< 220
5
0.04
0.12
1
< 0.1
< 2
20
BZX55C30
28
32
< 80
< 220
5
0.04
0.12
1
< 0.1
< 2
22
BZX55C33
31
35
< 80
< 220
5
0.04
0.12
1
< 0.1
< 2
24
BZX55C36
34
38
< 80
< 220
5
0.04
0.12
1
< 0.1
< 2
27
BZX55C39
37
41
< 90
< 500
2.5
0.04
0.12
0.5
< 0.1
< 5
30
BZX55C43
40
46
< 90
< 600
2.5
0.04
0.12
0.5
< 0.1
< 5
33
BZX55C47
44
50
< 110
< 700
2.5
0.04
0.12
0.5
< 0.1
< 5
36
BZX55C51
48
54
< 125
< 700
2.5
0.04
0.12
0.5
< 0.1
< 10
39
BZX55C56
52
60
< 135
< 1000
2.5
0.04
0.12
0.5
< 0.1
< 10
43
BZX55C62
58
66
< 150
< 1000
2.5
0.04
0.12
0.5
< 0.1
< 10
47
BZX55C68
64
72
< 200
< 1000
2.5
0.04
0.12
0.5
< 0.1
< 10
51
BZX55C75
70
79
< 250
< 1500
2.5
0.04
0.12
0.5
< 0.1
< 10
56


Số phần tương tự - BZX55B10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BZX55B10 VISHAY-BZX55B10 Datasheet
69Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 3, 01-Apr-99
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX55B10 NJSEMI-BZX55B10 Datasheet
133Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX55B10 TSC-BZX55B10 Datasheet
126Kb / 3P
   500mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX55B10 EIC-BZX55B10 Datasheet
41Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZX55B10 VISHAY-BZX55B10 Datasheet
103Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 25-Nov-11
More results

Mô tả tương tự - BZX55B10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
TZS4678 EIC-TZS4678 Datasheet
213Kb / 2P
   SMALL SIGNAL ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
TZM VISHAY-TZM Datasheet
104Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.4, 28-Feb-06
TZQ5221B VISHAY-TZQ5221B_06 Datasheet
190Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 23-Mar-06
TZS4678 VISHAY-TZS4678_06 Datasheet
190Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 15-Mar-06
TZS4678 VISHAY-TZS4678_12 Datasheet
109Kb / 6P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 22-Nov-11
MMSZ5237B-V-GS08 VISHAY-MMSZ5237B-V-GS08 Datasheet
80Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 27-Feb-13
TZM5244B-GS08 VISHAY-TZM5244B-GS08 Datasheet
76Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 22-Nov-12
MMBZ4617-V VISHAY-MMBZ4617-V_12 Datasheet
77Kb / 3P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Oct-11
BZX84C12-V-GS08 VISHAY-BZX84C12-V-GS08 Datasheet
144Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 08-Dec-11
TZMC15-GS08 VISHAY-TZMC15-GS08 Datasheet
102Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.6, 22-Nov12
MMSZ5252B-V-GS08 VISHAY-MMSZ5252B-V-GS08 Datasheet
80Kb / 4P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 27-Feb-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com