công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1905BDH-T1-E3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1905BDH-T1-E3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1905BDH-T1-E3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1905BDH-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1905BDH-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1905BDH-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1905BDH-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1905BDH-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1905BDH-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1905BDH-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 74638
S-72340-Rev. B, 05-Nov-07
Vishay Siliconix
Si1905BDH
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
10
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1
0.01
TJ = 150 °C
0.001
TJ = 25 °C
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Temperature (°C)
ID = 250 µA
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0
0.5
1.0
1.5
2.0
012345
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TA = 125 °C
ID = 0.57 A
TA = 25 °C
0
3
5
1
2
Time (s)
4
1
100
600
10
10-1
10-2
10-3
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
1
0.1
1
10
0.01
10
0.1
TA = 25 °C
Single Pulse
1 s
DC
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS
minimum VGS at which rDS(on) is specified
0.001
100 ms
10 s
Limited by rDS(on)*


Số phần tương tự - SI1905BDH-T1-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1905DL VISHAY-SI1905DL Datasheet
57Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
SI1905DL VISHAY-SI1905DL Datasheet
100Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
18-Jul-08
SI1905DL VISHAY-SI1905DL_V01 Datasheet
100Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
18-Jul-08
More results

Mô tả tương tự - SI1905BDH-T1-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI6973DQ VISHAY-SI6973DQ Datasheet
66Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 22-May-00
SI4965DY VISHAY-SI4965DY Datasheet
62Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
SI4967DY VISHAY-SI4967DY Datasheet
62Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 13-Oct-03
SI5935DC VISHAY-SI5935DC Datasheet
73Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 16-Jun-03
SI5935DC-T1-E3 VISHAY-SI5935DC-T1-E3 Datasheet
233Kb / 10P
   Dual P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Rev. C, 19-Apr-10
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5935DC KEXIN-KI5935DC Datasheet
66Kb / 2P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6967DQ-T1-E3 VISHAY-SI6967DQ-T1-E3 Datasheet
216Kb / 10P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 02-Jun-08
SI4967DY VISHAY-SI4967DY_V01 Datasheet
103Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI5905DC VISHAY-SI5905DC_V01 Datasheet
112Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
SI1905DL VISHAY-SI1905DL Datasheet
57Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
SI1907DL VISHAY-SI1907DL Datasheet
202Kb / 3P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 28-Feb-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com