công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1488DH bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1488DH
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1488DH bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1488DH Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1488DH Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1488DH Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1488DH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1488DH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1488DH Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1488DH Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 73788
S-61085–Rev. C, 19-Jun-06
Vishay Siliconix
Si1488DH
TYPICAL CHARACTERISTICS
TA = 25 °C, unless otherwise noted
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.001
VSD – Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
0.01
1
10
20
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TJ = 150 °C
TJ = 25 °C
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ – Temperature (°C)
ID = 250 µA
rDS(on) vs VGS vs Temperature
Single Pulse Power
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
012345
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
TA = 25 ° C
TA = 125 ° C
ID = 4.6 A
0
20
30
5
15
Time (sec)
25
1
600
100
0.001
0.1
10
0.01
10
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.001
100
1
0.1
1
100
0.01
10
0.1
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which rDS(on) is specified
10
TA = 25 ° C
Single Pulse
BVDSS Limited
* Limited by rDS(on)
100 ms
dc
1 s
10 s
10 ms
1 ms


Số phần tương tự - SI1488DH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1480DH VISHAY-SI1480DH Datasheet
253Kb / 12P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Nov-12
SI1480DH VISHAY-SI1480DH Datasheet
252Kb / 12P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1480DH VISHAY-SI1480DH_V01 Datasheet
252Kb / 12P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1489EDH VISHAY-SI1489EDH Datasheet
264Kb / 12P
   P-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Apr-11
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1489EDH-T1-GE3 VBSEMI-SI1489EDH-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SI1488DH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com