công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1419DH bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1419DH
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1419DH bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  SI1419DH Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1419DH Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1419DH Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1419DH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1419DH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1419DH Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
FEATURES
D TrenchFETr Power MOSFETS
D Small, Thermally Enhanced SC-70
Package
D Ultra Low On-Resistance
APPLICATIONS
D Active Clamp Switch in DC/DC Power
Supplies
Pb-free
Available
Si1419DH
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 73241
S-50368—Rev. B, 28-Feb-05
www.vishay.com
1
P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
PRODUCT SUMMARY
VDS (V)
rDS(on) (W)
ID (A)
Qg (Typ)
−200
5.0 @ VGS = −10 V
−0.38
41
−200
5.1 @ VGS = −6 V
−0.37
4.1
Marking Code
BH XX
Lot Traceability
and Date Code
Part # Code
SOT-363
SC-70 (6-LEADS)
6
4
1
2
3
5
Top View
D
D
G
D
D
S
S
G
D
P-Channel MOSFET
Ordering Information: Si1419DH-T1—E3
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25_C UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Symbol
5 secs
Steady State
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
−200
V
Gate-Source Voltage
VGS
"20
V
Continuous Drain Current (TJ = 150_C)a
TA = 25_C
ID
−0.38
−0.3
Continuous Drain Current (TJ = 150_C)a
TA = 85_C
ID
−0.27
−0.22
Pulsed Drain Current
IDM
−0.5
A
Continuous Diode Current (Diode Conduction)a
IS
−1.3
−0.83
Single Pulse Avalanche Current
L = 0 1 mH
IAS
−1.9
Single Pulse Avalanche Energy
L = 0.1 mH
EAS
0.18
mJ
Maximum Power Dissipationa
TA = 25_C
PD
1.56
1.0
W
Maximum Power Dissipationa
TA = 85_C
PD
0.81
0.52
W
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, Tstg
−55 to 150
_C
THERMAL RESISTANCE RATINGS
Parameter
Symbol
Typical
Maximum
Unit
Mi
J
ti
t A bi ta
t v 5 sec
R
60
80
Maximum Junction-to-Ambienta
Steady State
RthJA
100
125
_C/W
Maximum Junction-to-Foot (Drain)
Steady State
RthJF
34
45
C/W
Notes
a.
Surface Mounted on 1” x 1” FR4 Board.


Số phần tương tự - SI1419DH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1419DH VISHAY-SI1419DH Datasheet
225Kb / 3P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Mar-05
More results

Mô tả tương tự - SI1419DH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Intergrations Co...
AM10P20-690D AIC-AM10P20-690D Datasheet
321Kb / 5P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1419DH VISHAY-SI1419DH Datasheet
225Kb / 3P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Mar-05
SI2327DS VISHAY-SI2327DS Datasheet
89Kb / 6P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
S-42448-Rev. A, 10-Jan-05
SI3475DV VISHAY-SI3475DV Datasheet
119Kb / 7P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Nov-06
logo
Analog Power
AM3413P ANALOGPOWER-AM3413P Datasheet
341Kb / 5P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM7001P ANALOGPOWER-AM7001P Datasheet
512Kb / 5P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM40P20-150PCFM ANALOGPOWER-AM40P20-150PCFM Datasheet
58Kb / 2P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7119DN VISHAY-SI7119DN Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Nov-06
logo
Analog Power
AM90P20-170B ANALOGPOWER-AM90P20-170B Datasheet
361Kb / 5P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM30P20-500P ANALOGPOWER-AM30P20-500P Datasheet
404Kb / 5P
   P-Channel 200-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com