công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1406DH bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1406DH
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1406DH bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1406DH Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1406DH Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1406DH Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1406DH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1406DH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Si1406DH
Vishay Siliconix
Document Number: 70684
S-50366—Rev. B, 28-Feb-05
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
200
400
600
800
04
8
12
16
20
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
0
123
456
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0
2468
10
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS = 10 V
ID = 3.9 A
ID − Drain Current (A)
VGS = 4.5 V
ID = 3.9 A
VGS = 1.8 V
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg − Total Gate Charge (nC)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ − Junction Temperature (_C)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0
1234
5
TJ = 150_C
TJ = 25_C
ID = 3.9 A
10
0.1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD − Source-to-Drain Voltage (V)
VGS − Gate-to-Source Voltage (V)
VGS = 4.5 V
1
VGS = 2.5 V
ID = 2 A


Số phần tương tự - SI1406DH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1406DH VISHAY-SI1406DH Datasheet
47Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Aug-01
SI1406DH VISHAY-SI1406DH Datasheet
231Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 19-Apr-10
SI1406DH VISHAY-SI1406DH_10 Datasheet
231Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 19-Apr-10
More results

Mô tả tương tự - SI1406DH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com