công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1403BDL-T1-E3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1403BDL-T1-E3
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1403BDL-T1-E3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1403BDL-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1403BDL-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1403BDL-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1403BDL-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1403BDL-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1403BDL-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Document Number: 73253
S-71951-Rev. B, 10-Sep-07
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si1403BDL
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
Source-Drain Diode Forward Voltage
0.00
0.08
0.16
0.24
0.32
0.40
01234
ID - Drain Current (A)
VGS = 3.6 V
VGS = 2.5 V
VGS = 4.5 V
0
1
2
3
4
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VDS = 10 V
ID = 1.5 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
TJ = 150 °C
TJ = 25 °C
10
1
0.1
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
0
100
200
300
400
500
04
8
12
16
20
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS = 4.5 V
ID = 1.5 A
TJ - Junction Temperature (°C)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0
1234
5
ID = 1.5 A
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 0.8 A


Số phần tương tự - SI1403BDL-T1-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1403BDL-T1-E3 VISHAY-SI1403BDL-T1-E3 Datasheet
280Kb / 10P
   P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI1403BDL-T1-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2301ADS VISHAY-SI2301ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI4493DY VISHAY-SI4493DY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 07-Jul-03
SI6433BDQ-T1-GE3 VISHAY-SI6433BDQ-T1-GE3 Datasheet
209Kb / 11P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 31-Mar-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI1303EDL KEXIN-KI1303EDL Datasheet
60Kb / 2P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3443BDV VISHAY-SI3443BDV Datasheet
210Kb / 10P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 20-Apr-09
SI2301BDS VISHAY-SI2301BDS_V01 Datasheet
180Kb / 8P
   P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI3443DV-T1 VISHAY-SI3443DV-T1 Datasheet
64Kb / 5P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 29-Sep-97
SI2301BDS-T1-GE3 VISHAY-SI2301BDS-T1-GE3 Datasheet
213Kb / 9P
   P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
Rev. F, 17-Oct-11
SI3441DV-T1 VISHAY-SI3441DV-T1 Datasheet
52Kb / 5P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. G, 01-Apr-02
SI6433BDQ VISHAY-SI6433BDQ_08 Datasheet
100Kb / 6P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 31-Mar-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com