công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1054X-T1-E3 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1054X-T1-E3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1054X-T1-E3 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  SI1054X-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1054X-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1054X-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1054X-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1054X-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1054X-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Vishay Siliconix
Si1054X
New Product
Document Number: 69579
S-80641-Rev. B, 24-Mar-08
www.vishay.com
1
N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
FEATURES
Halogen-free Option Available
•TrenchFET® Power MOSFET
100 % Rg Tested
APPLICATIONS
Load Switch for Portable Devices
PRODUCT SUMMARY
VDS (V)
RDS(on) (Ω)
ID (A)
a
Qg (Typ.)
12
0.095 at VGS = 4.5 V
1.32
5.25
0.104 at VGS = 2.5 V
1.26
0.114 at VGS = 1.8 V
0.88
Notes:
a. Based on TA = 25 °C.
b. Surface Mounted on 1" x 1" FR4 board.
c. t = 5 s.
d. Maximum under steady state conditions is 650 °C/W.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS TA = 25 °C, unless otherwise noted
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
12
V
Gate-Source Voltage
VGS
± 8
Continuous Drain Current (TJ = 150 °C)
TA = 25 °C
ID
1.32b, c
A
TA = 70 °C
1.05b, c
Pulsed Drain Current
IDM
6
Continuous Source-Drain Diode Current
TA = 25 °C
IS
0.2b, c
Maximum Power Dissipationa
TA = 25 °C
PD
0.236b, c
W
TA = 70 °C
0.151b, c
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, Tstg
- 55 to 150
°C
THERMAL RESISTANCE RATINGS
Parameter
Symbol
Typical
Maximum
Unit
Maximum Junction-to-Ambientb, d
t
≤ 5 s
RthJA
440
530
°C/W
Steady State
540
650
Ordering Information: Si1054X-T1-E3 (Lead (Pb)-free)
Si1054X-T1-GE3 (Lead (Pb)-free and Halogen-free)
Marking Code
R
XX
Lot Traceability
and Date Code
Part # Code
SC-89 (6-LEADS)
6
4
1
2
3
5
Top View
D
D
G
D
D
S
N-Channel MOSFET
G
D
S
RoHS
COMPLIANT


Số phần tương tự - SI1054X-T1-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1050X VISHAY-SI1050X Datasheet
122Kb / 6P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1050X VISHAY-SI1050X Datasheet
122Kb / 6P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1050X VISHAY-SI1050X Datasheet
124Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
logo
Vishay Telefunken
SI1050X TFUNK-SI1050X Datasheet
152Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1050X VISHAY-SI1050X Datasheet
154Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI1054X-T1-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI7104DN VISHAY-SI7104DN Datasheet
542Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Mar-08
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP Datasheet
515Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
SIR492DP VISHAY-SIR492DP Datasheet
482Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Sep-08
SI7102DN VISHAY-SI7102DN Datasheet
581Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Dec-08
logo
Vishay Telefunken
SIS452DN TFUNK-SIS452DN Datasheet
568Kb / 13P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4838BDY VISHAY-SI4838BDY_V01 Datasheet
919Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7104DN VISHAY-SI7104DN_V01 Datasheet
541Kb / 14P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Vishay Telefunken
SIB404DK TFUNK-SIB404DK Datasheet
195Kb / 9P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIUD412ED VISHAY-SIUD412ED Datasheet
185Kb / 7P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Aug-16
SI7858ADP VISHAY-SI7858ADP Datasheet
318Kb / 12P
   N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 03-Mar-08
SI7858BDP VISHAY-SI7858BDP_17 Datasheet
349Kb / 13P
   N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-May-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com