công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1023X-T1-E3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1023X-T1-E3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1023X-T1-E3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1023X-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1023X-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1023X-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1023X-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1023X-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 71169
S-80643-Rev. B, 24-Mar-08
Vishay Siliconix
Si1023X
TYPICAL CHARACTERISTICS TA = 25 °C, unless otherwise noted
Vishay Siliconix maintains worldwide manufacturing capability. Products may be manufactured at one of several qualified locations. Reliability data for Silicon
Technology and Package Reliability represent a composite of all qualified locations. For related documents such as package/tape drawings, part marking, and
reliability data, see http://www.vishay.com/ppg?71169.
Threshold Voltage Variance vs. Temperature
- 0.3
- 0.2
- 0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
ID = 0.25 mA
TJ - Temperature (°C)
IGSS vs. Temperature
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
TJ -Temperature (°C)
VGS = 4.5 V
BVGSS vs. Temperature
0
1
2
3
4
5
6
7
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
TJ - Temperature (°C)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10 -3
10-2
0
0
6
0
1
1
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 500 °C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM


Số phần tương tự - SI1023X-T1-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1023X VISHAY-SI1023X Datasheet
40Kb / 4P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-01
SI1023X VISHAY-SI1023X Datasheet
144Kb / 7P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1023X VISHAY-SI1023X_V01 Datasheet
144Kb / 7P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SI1023X-T1-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI3911DV VISHAY-SI3911DV Datasheet
47Kb / 4P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 18-Mar-02
SI7913DN VISHAY-SI7913DN Datasheet
67Kb / 5P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
SI9933CDY-T1-GE3 VISHAY-SI9933CDY-T1-GE3 Datasheet
276Kb / 10P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Aug-08
SIA911EDJ VISHAY-SIA911EDJ Datasheet
122Kb / 7P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Mar-09
SI6981DQ VISHAY-SI6981DQ_16 Datasheet
107Kb / 6P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Jun-08
SIA921EDJ VISHAY-SIA921EDJ Datasheet
124Kb / 7P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Nov-09
SIA923EDJ VISHAY-SIA923EDJ Datasheet
120Kb / 7P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Jul-10
SI3981DV VISHAY-SI3981DV Datasheet
86Kb / 6P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 29-Mar-04
SIB911DK VISHAY-SIB911DK Datasheet
232Kb / 5P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-May-07
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBKB4265 VBSEMI-VBKB4265 Datasheet
380Kb / 6P
   Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
VB4290 VBSEMI-VB4290 Datasheet
686Kb / 9P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com