công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD914-V-GS08 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MMBD914-V-GS08
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Signal Switching Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MMBD914-V-GS08 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  MMBD914-V-GS08 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MMBD914-V-GS08 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MMBD914-V-GS08 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MMBD914-V-GS08 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
www.vishay.com
2
Document Number 85734
Rev. 1.3, 07-Apr-05
MMBD914-V
Vishay Semiconductors
Electrical Characteristics
Tamb = 25 °C, unless otherwise specified
Package Dimensions in mm (Inches)
Parameter
Test condition
Symbol
Min
Typ.
Max
Unit
Forward voltage drop
IF = 10 mA
VF
1.0
V
Reverse current
VR = 20 V
IR
25
nA
VR = 75 V
IR
5.0
µA
Reverse recovery time
IF = IR = 10 mA, VR = 6 V,
RL = 100 Ω, to Irr = 1 mA
trr
4.0
ns
Diode capacitance
VR = 0, f = 1.0 MHz
Ctot
4.0
pF
2.0 (0.079)
0.9 (0.035)
0.95 (0.037)
0.95 (0.037)
0.52 (0.020)
1
2
3
17418
2.8 (.110)
3.1 (.122)
0.4 (.016)
0.95 (.037)
0.95 (.037)
0.1 (.004) max.
0.4 (.016)
0.4 (.016)
0.098 (.005)
0.175 (.007)
2.35 (.092)
2.6 (.102)
ISO Method E
Mounting Pad Layout


Số phần tương tự - MMBD914-V-GS08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
MMBD914-V VISHAY-MMBD914-V Datasheet
70Kb / 3P
   Small Signal Switching Diode
Rev. 1.4, 05-Aug-10
MMBD914-V VISHAY-MMBD914-V_12 Datasheet
70Kb / 3P
   Small Signal Switching Diode
Rev. 1.4, 05-Aug-10
More results

Mô tả tương tự - MMBD914-V-GS08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CDSV6-99SD-G COMCHIP-CDSV6-99SD-G Datasheet
508Kb / 2P
   Small-Signal Switching Diode
logo
Leshan Radio Company
LSD2004LT1 LRC-LSD2004LT1 Datasheet
39Kb / 2P
   Small-Signal Switching Diode
logo
Vishay Siliconix
MMBD6050 VISHAY-MMBD6050 Datasheet
94Kb / 5P
   Small Signal Switching Diode
Rev. 1.6, 15-May-13
MMBD914 VISHAY-MMBD914 Datasheet
75Kb / 3P
   Small Signal Switching Diode
Rev. 1.5, 15-May-13
logo
Yangzhou yangjie electr...
1N914BW YANGJIE-1N914BW Datasheet
213Kb / 3P
   Small Signal Switching Diode
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
1SS244 KISEMICONDUCTOR-1SS244 Datasheet
98Kb / 2P
   SMALL SIGNAL SWITCHING DIODE
logo
Vishay Siliconix
BA604 VISHAY-BA604_12 Datasheet
53Kb / 3P
   Small Signal Switching Diode
Rev. 1.8, 01-Sep-10
MMBD914-V VISHAY-MMBD914-V_12 Datasheet
70Kb / 3P
   Small Signal Switching Diode
Rev. 1.4, 05-Aug-10
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N4148 CHENYI-1N4148 Datasheet
188Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SWITCHING DIODE
1N914THRU1N4454 CHENYI-1N914THRU1N4454 Datasheet
47Kb / 1P
   SMALL SIGNAL SWITCHING DIODE
LL4151 CHENYI-LL4151 Datasheet
170Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SWITCHING DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com