công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA0151CS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LA0151CS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Monolithic Linear IC For Ultra-small illumination Sensor Photo IC
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA0151CS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  LA0151CS Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA0151CS Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA0151CS Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA0151CS Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA0151CS Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA0151CS Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
LA0151CS
No.A0975-5/6
0.001
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
0.01
0.1
1
10
100
1000
10
2
3
5
7
2
3
5
7
100
1000
1
100
10
2 3
57
2 3
57
2 3
57
2 3
57
1k
100
1k
2 3
57
2 3
57
2 3
57
23
5 7
10k
0.001
0.001
10
1
1
2 3 57
2 3 57
2 3 57
2 3 57
2 3 57
10
100
1k
10k
100k
200
400
600
800
1000
Illuminance -- lx
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
23
4
5
3
4
5
6
Supply voltage, VCC -- -- V
RIO -- Ta
0
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
0.1
1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.8
1
0.2
0.4
0.6
1.4
1.2
--60
--40
--20
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
120
Ambient temperature, Ta --
°C
ID -- Ta
RS --
λ
1.E-06
1.E-05
2
3
5
7
1.E-04
2
3
5
7
1.E-03
2
3
5
7
1.E-02
2
3
5
7
1.E-01
2
3
5
7
2
3
5
7
1.E+00
--60
--40
--20
120
Ambient temperature, Ta --
°C
Wavelength,
λ -- nm
26
Supply voltage, VCC -- V
110
10k
Illuminance -- lx
IO -- Illuminance
Illuminance -- lx
VO -- Illuminance
ICC -- Illuminance
RIO -- VCC
RICC -- VCC
N gain
N gain
L gain
L gain
N gain
N
gain
N gain
L gain
N gain
L gain
L gain
@1000lx
VCC = 3.3V
RL = 15kΩ
@1000lx


Số phần tương tự - LA0151CS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LA0151CS ONSEMI-LA0151CS Datasheet
160Kb / 7P
   Ambient Light Sensor Linear Current Output
April 2015- Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - LA0151CS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA0152CS SANYO-LA0152CS Datasheet
243Kb / 6P
   Monolithic Linear IC For Ultra-small illumination Sensor Photo IC
logo
ON Semiconductor
ENA1633 ONSEMI-ENA1633 Datasheet
202Kb / 7P
   Photo IC for Ultra-small illumination Sensor
August, 2013
ENA0975B ONSEMI-ENA0975B Datasheet
143Kb / 7P
   Photo IC for Ultra-small illumination Sensor
August, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LV0101CF SANYO-LV0101CF Datasheet
184Kb / 6P
   For Ultra-small illumination Sensor Photo IC
LV0111CF SANYO-LV0111CF Datasheet
184Kb / 6P
   For Micro-sized illumination Sensor Photo IC
logo
ON Semiconductor
LV0111CF ONSEMI-LV0111CF Datasheet
148Kb / 7P
   Photo IC for Micro-sized illumination Sensor
August, 2013
logo
Toshiba Semiconductor
TPS831 TOSHIBA-TPS831 Datasheet
298Kb / 6P
   TOSHIlBA PHOTO IC SI MONOLITHIC PHOTO IC
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK9752 AKM-AK9752 Datasheet
1Mb / 36P
   Ultra-small IR sensor IC with IC
AK9752AE AKM-AK9752AE Datasheet
1Mb / 36P
   Ultra-small IR sensor IC with IC
logo
ON Semiconductor
LB1837M ONSEMI-LB1837M Datasheet
325Kb / 6P
   Monolithic Linear IC
November, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com