công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TS1220-600H-TR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
TS1220-600H-TR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
7 / 11 page TN12, TS12 and TYNx12 Series 7/11 Table 7: Product Selector Figure 18: DPAK Package Mechanical Data Figure 19: DPAK Foot Print Dimensions (in millimeters) Part Numbers Voltage (xxx) Sensitivity Package 600 V 700 V 800 V 1000 V TN1215-xxxB X X 15 mA DPAK TN1215-xxxG X X X 15 mA D2PAK TN1215-xxxH X X 15 mA IPAK TS1220-xxxB X X 0.2 mA DPAK TS1220-xxxH X X 0.2 mA IPAK TYNx12 X X X 15 mA TO-220AB TYNx12T X X X 5 mA TO-220AB H L4 G B L2 E B2 D A1 R R C A C2 0.60 MIN. V2 A2 6.7 6.7 3 3 1.6 1.6 2.3 2.3 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max Min. Max. A 2.20 2.40 0.086 0.094 A1 0.90 1.10 0.035 0.043 A2 0.03 0.23 0.001 0.009 B 0.64 0.90 0.025 0.035 B2 5.20 5.40 0.204 0.212 C 0.45 0.60 0.017 0.023 C2 0.48 0.60 0.018 0.023 D 6.00 6.20 0.236 0.244 E 6.40 6.60 0.251 0.259 G 4.40 4.60 0.173 0.181 H 9.35 10.10 0.368 0.397 L2 0.80 typ. 0.031 typ. L4 0.60 1.00 0.023 0.039 V2 0° 8° 0° 8° |
Số phần tương tự - TS1220-600H-TR |
|
Mô tả tương tự - TS1220-600H-TR |