công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH6336 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH6336
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH6336 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH6336 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH6336 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH6336 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH6336 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MCH6336
No. A0958-3/4
IS -- VSD
Drain Current, ID -- A
Diode Forward Voltage, VSD -- V
SW Time -- ID
Ciss, Coss, Crss -- VDS
VGS -- Qg
Total Gate Charge, Qg -- nC
Drain Current, ID -- A
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
A S O
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
RDS(on) -- VGS
RDS(on) -- Ta
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Ambient Temperature, Ta --
°C
IT12991
IT12992
0
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--1.2
0.1
1.0
7
5
3
2
10
7
5
3
2
3
2
--0.1
--1.0
--10
23
5
7
--0.01
23
5
7
2
3
5 7
Ta=
--25
°C
VDS= --6V
--0.001
2
3
--0.01
2
7
5
VGS=0V
--0.01
--0.1
23
5
7
2
--1.0
--10
35
7
2
VDD= --6V
VGS= --4.5V
td(on)
td(off)
tf
IT12993
0
--2
--4
--6
1000
7
5
3
2
3
2
100
7
5
--8
--12
--10
Ciss
Coss
Crss
IT12994
10
2
3
7
3
5
7
3
5
100
1000
2
7
5
f=1MHz
t r
20
40
80
60
100
120
0
IT12990
75°
C
25°
C
3
--0.1
2
7
5
3
--1.0
2
7
5
3
--10
7
5
--60
--40
--20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
VGS
= --1.8
V, ID
= --0.5
A
VGS=
--4.5V
, ID= -
-3.0A
VGS
= --2.5
V, ID
= --1.5
A
07
6
12
3
4
5
--1.0
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
5
7
2
3
--10
--0.1
--0.01
23
5
3
2
7
23
5 7
23
5 7
--0.01
--0.1
--1.0
--10
IT12996
IT12995
0
--0.5
--1.0
--1.5
--2.0
--2.5
--3.0
--3.5
--4.0
--4.5
100
μs
10ms
100ms
Operation in this area
is limited by RDS(on).
ID= --5A
DC
operation(
Ta=25
°C
)
IDP= --20A
VDS= --6V
ID= --5A
1ms
35 7
PW
≤10μs
0
--2
--4
--6
--8
--1
--3
--5
--7
20
40
80
60
100
120
160
140
0
IT12989
ID= --0.5A
--3.0A
Ta=25
°C
--1.5A
yfs⏐ -- ID
Ta=25
°C
Single pulse
When mounted on ceramic substrate (1200mm2
✕0.8mm)


Số phần tương tự - MCH6336

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH6336 SANYO-MCH6336 Datasheet
489Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
logo
ON Semiconductor
MCH6336 ONSEMI-MCH6336 Datasheet
543Kb / 7P
   P-Channel Power MOSFET 12V, ??A, 43m, Single MCPH6
July, 2013
MCH6336-TL-E ONSEMI-MCH6336-TL-E Datasheet
543Kb / 7P
   P-Channel Power MOSFET
July, 2013
MCH6336-TL-E ONSEMI-MCH6336-TL-E Datasheet
543Kb / 7P
   P-Channel Power MOSFET 12V, ??A, 43m, Single MCPH6
July, 2013
MCH6336-TL-H ONSEMI-MCH6336-TL-H Datasheet
543Kb / 7P
   P-Channel Power MOSFET
July, 2013
More results

Mô tả tương tự - MCH6336

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
FW156 SANYO-FW156 Datasheet
37Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH3322 SANYO-MCH3322 Datasheet
38Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH3374 SANYO-MCH3374 Datasheet
55Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
EMH1307 SANYO-EMH1307 Datasheet
336Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
EMH1303 SANYO-EMH1303 Datasheet
59Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH6325 SANYO-MCH6325 Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
MCH6655 SANYO-MCH6655 Datasheet
60Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
SCH2311 SANYO-SCH2311 Datasheet
59Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
SMP3003 SANYO-SMP3003 Datasheet
242Kb / 3P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
EC4306C SANYO-EC4306C Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
EC4309C SANYO-EC4309C Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com