công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS9NF30L bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Advanced Analogic Technologies

tên linh kiện STS9NF30L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 30V - 0.015 W - 9A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGICTECH [Advanced Analogic Technologies]
Trang chủ  http://www.analogictech.com
Logo ANALOGICTECH - Advanced Analogic Technologies

STS9NF30L bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Advanced Analogic Technologies

  STS9NF30L_02 Datasheet HTML 1Page - Advanced Analogic Technologies STS9NF30L_02 Datasheet HTML 2Page - Advanced Analogic Technologies STS9NF30L_02 Datasheet HTML 3Page - Advanced Analogic Technologies STS9NF30L_02 Datasheet HTML 4Page - Advanced Analogic Technologies STS9NF30L_02 Datasheet HTML 5Page - Advanced Analogic Technologies STS9NF30L_02 Datasheet HTML 6Page - Advanced Analogic Technologies STS9NF30L_02 Datasheet HTML 7Page - Advanced Analogic Technologies STS9NF30L_02 Datasheet HTML 8Page - Advanced Analogic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3/8
STS9NF30L
Safe Operating Area
SWITCHING ON
SWITCHING OFF
SOURCE DRAIN DIODE
(*)Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5 %.
(
•)Pulse width limited by safe operating area.
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
td(on)
tr
Turn-on Delay Time
Rise Time
VDD = 15 V
ID = 4.5 A
RG = 4.7 Ω
VGS = 4.5 V
(Resistive Load, Figure 1)
15
80
ns
ns
Qg
Qgs
Qgd
Total Gate Charge
Gate-Source Charge
Gate-Drain Charge
VDD= 24 V ID= 9 A VGS= 4.5 V
(see test circuit, Figure 2)
9.5
3
4
12.5
nC
nC
nC
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
td(off)
tf
Turn-off Delay Time
Fall Time
VDD = 15 V
ID = 4.5 A
RG = 4.7Ω,
VGS = 4.5 V
(Resistive Load, Figure 3)
38
24
ns
ns
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
ISDM ()
Source-drain Current
Source-drain Current (pulsed)
9
36
A
A
VSD (*)
Forward On Voltage
ISD = 9 A
VGS = 0
1.5
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse Recovery Time
Reverse Recovery Charge
Reverse Recovery Current
ISD = 9 A
di/dt = 100A/µs
VDD = 20 V
Tj = 150°C
(see test circuit, Figure 3)
38
30
1.6
ns
nC
A
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
Thermal Impedance


Số phần tương tự - STS9NF30L_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STS9NF30L STMICROELECTRONICS-STS9NF30L Datasheet
45Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.015 ohm - 9A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STS9NF30L_02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STS9NF30L STMICROELECTRONICS-STS9NF30L Datasheet
45Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.015 ohm - 9A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
STS9NF3LL STMICROELECTRONICS-STS9NF3LL Datasheet
274Kb / 8P
   N-CHANNEL 30V - 0.016 ohm - 9A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
STS9NH3LL STMICROELECTRONICS-STS9NH3LL Datasheet
325Kb / 12P
   N-channel 30V - 0.018ohm - 9A - SO-8 Low gate charge STripFET TM III Power MOSFET
STS11NF30L STMICROELECTRONICS-STS11NF30L_07 Datasheet
332Kb / 12P
   N-channel 30V - 0.0085廓 - 11A SO-8 Low gate charge STripFET??II Power MOSFET
STS8DNF3LL STMICROELECTRONICS-STS8DNF3LL_07 Datasheet
311Kb / 12P
   Dual N-channel 30V - 0.017OHM - 8A SO-8 Low gate charge STripFET TM II Power MOSFET
STS8DNF3LL STMICROELECTRONICS-STS8DNF3LL Datasheet
269Kb / 8P
   DUAL N-CHANNEL 30V - 0.017 ohm - 8A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET??II POWER MOSFET
STS11NF3LL STMICROELECTRONICS-STS11NF3LL Datasheet
44Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.009 ohm - 11A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
STS11NF30L STMICROELECTRONICS-STS11NF30L Datasheet
45Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.009 ohm - 11A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
STB36NF03L STMICROELECTRONICS-STB36NF03L Datasheet
45Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.015 ohm - 36A D2PAK LOW GATE CHARGE STripFET POWER MOSFET
STS12NH3LL STMICROELECTRONICS-STS12NH3LL_06 Datasheet
293Kb / 12P
   N-channel 30V - 0.008ohm - 12A - SO-8 Ultra low gate charge STripFET TM Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com