công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STS8DNH3LL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STS8DNH3LL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual n-channel 30 V - 0.018 廓 - 8 A - SO-8 low gate charge STripFET??III Power MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STS8DNH3LL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STS8DNH3LL_08 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STS8DNH3LL_08 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STS8DNH3LL_08 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STS8DNH3LL_08 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STS8DNH3LL_08 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STS8DNH3LL_08 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STS8DNH3LL_08 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STS8DNH3LL_08 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STS8DNH3LL_08 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
STS8DNH3LL
Package mechanical data
9/12
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in ECOPACK®
packages. These packages have a Lead-free second level interconnect. The category of
second level interconnect is marked on the package and on the inner box label, in
compliance with JEDEC Standard JESD97. The maximum ratings related to soldering
conditions are also marked on the inner box label. ECOPACK is an ST trademark.
ECOPACK specifications are available at: www.st.com


Số phần tương tự - STS8DNH3LL_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STS8DNH3LL STMICROELECTRONICS-STS8DNH3LL Datasheet
225Kb / 9P
   DUAL N-CHANNEL 30V - 0.018 OHM - 8A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET III POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STS8DNH3LL_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STS9NH3LL STMICROELECTRONICS-STS9NH3LL_07 Datasheet
343Kb / 13P
   N-channel 30 V - 0.018 廓 - 9 A - SO-8 low gate charge STripFET??III Power MOSFET
STS8DNH3LL STMICROELECTRONICS-STS8DNH3LL Datasheet
225Kb / 9P
   DUAL N-CHANNEL 30V - 0.018 OHM - 8A SO-8 LOW GATE CHARGE STripFET III POWER MOSFET
STS8C5H30L_0707 STMICROELECTRONICS-STS8C5H30L_0707 Datasheet
429Kb / 14P
   N-channel 30V - 0.018 廓 - 8A/p-channel 30V - 0.045 廓 - 5A - SO-8 Low gate charge STripFET??III MOSFET
STS12NH3LL STMICROELECTRONICS-STS12NH3LL_07 Datasheet
316Kb / 13P
   N-channel 30 V - 0.008 廓 - 12 A - SO-8 ultra low gate charge STripFET??Power MOSFET
STS12NH3LL STMICROELECTRONICS-STS12NH3LL Datasheet
178Kb / 7P
   N-CHANNEL 30 V - 0.008 ??- 12 A SO-8 ULTRA LOW GATE CHARGE STripFET??MOSFET
STS8DN3LLH5 STMICROELECTRONICS-STS8DN3LLH5 Datasheet
775Kb / 12P
   Dual N-channel 30 V, 0.0155 廓, 10 A, SO-8 STripFET??V Power MOSFET
STS11N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STS11N3LLH5 Datasheet
732Kb / 12P
   N-channel 30 V, 0.0117 廓, 11 A, SO-8 STripFET??V Power MOSFET
June 2011 Rev 2
STS14N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STS14N3LLH5 Datasheet
419Kb / 12P
   N-channel 30 V, 0.005 廓, 14 A - SO-8 STripFET??V Power MOSFET
STS10N3LH5 STMICROELECTRONICS-STS10N3LH5 Datasheet
778Kb / 13P
   N-channel 30 V, 0.019 廓, 10 A, SO-8 STripFET??V Power MOSFET
STS9NH3LL STMICROELECTRONICS-STS9NH3LL Datasheet
325Kb / 12P
   N-channel 30V - 0.018ohm - 9A - SO-8 Low gate charge STripFET TM III Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com