công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP90NS04ZC bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP90NS04ZC
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel clamped 5m廓 - 80A TO-220 Fully protected SAFeFET??Power MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP90NS04ZC bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STP90NS04ZC Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP90NS04ZC Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP90NS04ZC Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP90NS04ZC Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP90NS04ZC Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP90NS04ZC Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP90NS04ZC Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP90NS04ZC Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP90NS04ZC Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
Electrical characteristics
STP90NS04ZC
6/13
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 1.
Safe operating area
Figure 2.
Thermal impedance
Figure 3.
Output characteristics
Figure 4.
Transfer characteristics
Figure 5.
Transconductance
Figure 6.
Static drain-source on resistance


Số phần tương tự - STP90NS04ZC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP90N4F3 STMICROELECTRONICS-STP90N4F3 Datasheet
343Kb / 14P
   N-channel 40V - 5.4m廓 - 80A - DPAK - TO-220 - IPAK STripFET??Power MOSFET
STP90N4F3 STMICROELECTRONICS-STP90N4F3 Datasheet
433Kb / 16P
   N-channel 40 V, 5.4 m廓, 80 A, DPAK, TO-220, IPAK, I2PAK STripFET??Power MOSFET
STP90N4F3 STMICROELECTRONICS-STP90N4F3 Datasheet
808Kb / 16P
   N-channel 40 V, 5.0 m廓, 80 A, DPAK, TO-220, IPAK, I2PAK STripFET??III Power MOSFET
STP90N55F4 STMICROELECTRONICS-STP90N55F4 Datasheet
526Kb / 13P
   N-channel 55 V, 0.0064 , 90 A, TO-220 STripFET DeepGATE Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STP90N55F4 VBSEMI-STP90N55F4 Datasheet
972Kb / 7P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP90NS04ZC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP70NS04ZC STMICROELECTRONICS-STP70NS04ZC Datasheet
272Kb / 13P
   N-channel clamped 8m廓 - 80A TO-220 Fully protected SAFeFET??Power MOSFET
STP180NS04ZC STMICROELECTRONICS-STP180NS04ZC Datasheet
256Kb / 12P
   N-channel clamped 3.5 m廓 - 120 A TO-220 fully protected SAFeFET??Power MOSFET
STP80NS04Z STMICROELECTRONICS-STP80NS04Z Datasheet
90Kb / 8P
   N - CHANNEL CLAMPED 7.5mohm - 80A - TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP80NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP80NS04ZB Datasheet
115Kb / 6P
   N-CHANNEL CLAMPED 7.5mohm - 80A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP75NS04Z STMICROELECTRONICS-STP75NS04Z Datasheet
231Kb / 12P
   N-channel Clamped - 7mohm - 80A - TO-220 Fully protected MESH Overlay III Power MOSFET
STW130NS04ZB STMICROELECTRONICS-STW130NS04ZB Datasheet
327Kb / 12P
   N-CHANNEL CLAMPED - 7 mohm - 80A TO-220/D2PAK/TO-247 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STD70NS04ZL STMICROELECTRONICS-STD70NS04ZL Datasheet
746Kb / 13P
   N-channel clamped 9.5 m, 70 A DPAK fully protected SAFeFET Power MOSFET
STP60NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP60NS04ZB_06 Datasheet
256Kb / 13P
   N-channel clamped - 10mohm - 60A - TO-220 Fully protected Mesh Overlay Power MOSFET
STP62NS04Z STMICROELECTRONICS-STP62NS04Z_06 Datasheet
267Kb / 12P
   N-channel clamped 12.5mOHM - 62A - TO-220 Fully protected MESH OVERLAY Power MOSFET
STP62NS04Z STMICROELECTRONICS-STP62NS04Z Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL CLAMPED 12.5m - 62A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com