công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK32N4LLH5 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STK32N4LLH5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 40 V, 0.0017 廓, 32 A, PolarPAK짰 STripFET??V Power MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STK32N4LLH5 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STK32N4LLH5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STK32N4LLH5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STK32N4LLH5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STK32N4LLH5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STK32N4LLH5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STK32N4LLH5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STK32N4LLH5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STK32N4LLH5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STK32N4LLH5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Package mechanical data
STK32N4LLH5
10/13
Figure 9.
PolarPAK® (option “L”) drawings


Số phần tương tự - STK32N4LLH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STK32N4LLF5 STMICROELECTRONICS-STK32N4LLF5 Datasheet
238Kb / 12P
   N-channel 40 V, 0.0017 Ω, 32 A, PolarPAK® STripFET™ V Power MOSFET
January 2009
More results

Mô tả tương tự - STK32N4LLH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STK40N2LLH5 STMICROELECTRONICS-STK40N2LLH5 Datasheet
320Kb / 13P
   N-channel 25 V, 0.0014 廓, 40 A, PolarPAK짰 STripFET??V Power MOSFET
STK24N4LLH5 STMICROELECTRONICS-STK24N4LLH5 Datasheet
335Kb / 13P
   N-channel 40 V, 0.0046 廓, 24 A, PolarPAK짰 STripFET?줧 Power MOSFET
STK32N4LLF5 STMICROELECTRONICS-STK32N4LLF5 Datasheet
238Kb / 12P
   N-channel 40 V, 0.0017 Ω, 32 A, PolarPAK® STripFET™ V Power MOSFET
January 2009
STK820 STMICROELECTRONICS-STK820 Datasheet
305Kb / 14P
   N-channel 25 V - 0.0058 廓 - 21 A - PolarPAK짰 STripFET??Power MOSFET
STK820 STMICROELECTRONICS-STK820_08 Datasheet
468Kb / 15P
   N-channel 25 V - 0.0058 廓 - 21 A - PolarPAK짰 STripFET??Power MOSFET
STK822 STMICROELECTRONICS-STK822 Datasheet
462Kb / 15P
   N-channel 25 V - 0.00175 廓 - 38 A - PolarPAK짰 STripFET??Power MOSFET
STK30N2LLH5 STMICROELECTRONICS-STK30N2LLH5 Datasheet
334Kb / 13P
   N-channel 25 V, 0.0024 廓, 30 A, PolarPAK짰 STripFET?줧 Power MOSFET
STL140N4LLF5 STMICROELECTRONICS-STL140N4LLF5 Datasheet
245Kb / 10P
   N-channel 40 V, 0.00275 廓, 32 A, PowerFLAT??(5x6) STripFET??V Power MOSFET
STK20N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STK20N3LLH5 Datasheet
334Kb / 13P
   N-channel 30 V, 0.006 廓, 20 A, PolarPAK짰 STripFET?줧 Power MOSFET
STK28N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STK28N3LLH5 Datasheet
336Kb / 13P
   N-channel 30 V, 0.0035 廓, 28 A, PolarPAK짰 STripFET?줧 Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com