công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU85N3LH5 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STU85N3LH5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 30 V, 0.0042 廓 , 80 A, DPAK, TO-220, IPAK STripFET??V Power MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STU85N3LH5 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STU85N3LH5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STU85N3LH5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STU85N3LH5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STU85N3LH5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STU85N3LH5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STU85N3LH5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STU85N3LH5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STU85N3LH5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STU85N3LH5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
Package mechanical data
STD85N3LH5 - STP85N3LH5 - STU85N3LH5
10/16
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in ECOPACK®
packages. These packages have a lead-free second level interconnect. The category of
second level interconnect is marked on the package and on the inner box label, in
compliance with JEDEC Standard JESD97. The maximum ratings related to soldering
conditions are also marked on the inner box label. ECOPACK is an ST trademark.
ECOPACK specifications are available at:
www.st.com


Số phần tương tự - STU85N3LH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STU85N3LH5 STMICROELECTRONICS-STU85N3LH5 Datasheet
817Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0042 廓 , 80 A, DPAK, TO-220, IPAK STripFET??V Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STU85N3LH5 VBSEMI-STU85N3LH5 Datasheet
893Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STU85N3LH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD85N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD85N3LH5_10 Datasheet
817Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0042 廓 , 80 A, DPAK, TO-220, IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD75N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STD75N3LLH6 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 30 V, 0.0042 廓, 75 A, DPAK, TO-220, IPAK, Short IPAK
STD95N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD95N2LH5_10 Datasheet
619Kb / 17P
   N-channel 25 V, 0.0038 廓, 80 A, DPAK, IPAK, TO-220 STripFET??V Power MOSFET
STD60N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD60N3LH5_09 Datasheet
391Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0072 廓, 48 A DPAK, IPAK, TO-220 STripFET??V Power MOSFET
STB95N3LLH6 STMICROELECTRONICS-STB95N3LLH6 Datasheet
936Kb / 18P
   N-channel 30 V, 0.0037 廓 , 80 A, D2PAK, DPAK, IPAK, TO-220 STripFET VI DeepGATE Power MOSFET
STD95N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD95N2LH5_08 Datasheet
351Kb / 15P
   N-channel 25 V, 0.0038 廓, 80 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD95N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD95N2LH5 Datasheet
342Kb / 15P
   N-channel 25 V - 0.0038 廓 - 80 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD90N4F3 STMICROELECTRONICS-STD90N4F3_08 Datasheet
433Kb / 16P
   N-channel 40 V, 5.4 m廓, 80 A, DPAK, TO-220, IPAK, I2PAK STripFET??Power MOSFET
STD27N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD27N3LH5 Datasheet
1,021Kb / 21P
   N-channel 30 V, 0.014, 27 A, DPAK, IPAK, TO-220 STripFET V Power MOSFET
STD60N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD60N3LH5 Datasheet
344Kb / 15P
   N-channel 30 V, 0.0072 廓, 48 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com