công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD70N2LH5 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD70N2LH5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 25 V, 0.006 廓, 48 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD70N2LH5 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STD70N2LH5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD70N2LH5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD70N2LH5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD70N2LH5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD70N2LH5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD70N2LH5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD70N2LH5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD70N2LH5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD70N2LH5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
STD70N2LH5 - STU70N2LH5
Package mechanical data
9/12
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.2
2.4
0.086
0.094
A1
0.9
1.1
0.035
0.043
A3
0.7
1.3
0.027
0.051
B
0.64
0.9
0.025
0.031
B2
5.2
5.4
0.204
0.212
B3
0.85
0.033
B5
0.3
0.012
B6
0.95
0.037
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
0.48
0.6
0.019
0.023
D
6
6.2
0.236
0.244
E
6.4
6.6
0.252
0.260
G
4.4
4.6
0.173
0.181
H
15.9
16.3
0.626
0.641
L
9
9.4
0.354
0.370
L1
0.8
1.2
0.031
0.047
L2
0.8
1
0.031
0.039
H
D
L
L2
L1
TO-251 (IPAK) MECHANICAL DATA
0068771-E


Số phần tương tự - STD70N2LH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L Datasheet
817Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L Datasheet
376Kb / 17P
   N-channel 25V - 0.0068廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD70N02L VBSEMI-STD70N02L Datasheet
902Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S)175 C MOSFET
logo
STMicroelectronics
STD70N02L-1 STMICROELECTRONICS-STD70N02L-1 Datasheet
817Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70N02L-1 STMICROELECTRONICS-STD70N02L-1 Datasheet
376Kb / 17P
   N-channel 25V - 0.0068廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD70N2LH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD60N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD60N3LH5 Datasheet
344Kb / 15P
   N-channel 30 V, 0.0072 廓, 48 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD40N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD40N2LH5 Datasheet
231Kb / 12P
   N-channel 25 V, 0.01 廓, 40 A, DPAK, IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD95N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD95N2LH5_08 Datasheet
351Kb / 15P
   N-channel 25 V, 0.0038 廓, 80 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD95N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD95N2LH5 Datasheet
342Kb / 15P
   N-channel 25 V - 0.0038 廓 - 80 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD60N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD60N3LH5_09 Datasheet
391Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0072 廓, 48 A DPAK, IPAK, TO-220 STripFET??V Power MOSFET
STD95N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD95N2LH5_10 Datasheet
619Kb / 17P
   N-channel 25 V, 0.0038 廓, 80 A, DPAK, IPAK, TO-220 STripFET??V Power MOSFET
STD12NF06 STMICROELECTRONICS-STD12NF06_09 Datasheet
341Kb / 14P
   N-channel 60 V, 0.08廓, 12 A, DPAK, IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD85N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD85N3LH5_10 Datasheet
817Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0042 廓 , 80 A, DPAK, TO-220, IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD85N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD85N3LH5 Datasheet
376Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0042 廓 , 80 A, DPAK, TO-220, IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD65N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STD65N3LLH5 Datasheet
797Kb / 17P
   N-channel 30 V, 0.0061, 65 A, DPAK, IPAK STripFET V Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com