công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD60N3LH5 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD60N3LH5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 30 V, 0.0072 廓, 48 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD60N3LH5 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STD60N3LH5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD60N3LH5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD60N3LH5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD60N3LH5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD60N3LH5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD60N3LH5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD60N3LH5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD60N3LH5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD60N3LH5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
STD60N3LH5 - STU60N3LH5
Electrical characteristics
7/15
Figure 8.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 9.
Capacitance variations
Figure 10. Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 11. Normalized on resistance vs
temperature
Figure 12. Source-drain diode forward
characteristics


Số phần tương tự - STD60N3LH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD60N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD60N3LH5 Datasheet
391Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0072 廓, 48 A DPAK, IPAK, TO-220 STripFET??V Power MOSFET
STD60N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD60N3LH5_09 Datasheet
391Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0072 廓, 48 A DPAK, IPAK, TO-220 STripFET??V Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD60N3LH5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD60N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD60N3LH5_09 Datasheet
391Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0072 廓, 48 A DPAK, IPAK, TO-220 STripFET??V Power MOSFET
STD70N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD70N2LH5 Datasheet
232Kb / 12P
   N-channel 25 V, 0.006 廓, 48 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD85N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD85N3LH5_10 Datasheet
817Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0042 廓 , 80 A, DPAK, TO-220, IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD65N3LLH5 STMICROELECTRONICS-STD65N3LLH5 Datasheet
797Kb / 17P
   N-channel 30 V, 0.0061, 65 A, DPAK, IPAK STripFET V Power MOSFET
STD85N3LH5 STMICROELECTRONICS-STD85N3LH5 Datasheet
376Kb / 16P
   N-channel 30 V, 0.0042 廓 , 80 A, DPAK, TO-220, IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD40N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD40N2LH5 Datasheet
231Kb / 12P
   N-channel 25 V, 0.01 廓, 40 A, DPAK, IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD95N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD95N2LH5_08 Datasheet
351Kb / 15P
   N-channel 25 V, 0.0038 廓, 80 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD95N2LH5 STMICROELECTRONICS-STD95N2LH5 Datasheet
342Kb / 15P
   N-channel 25 V - 0.0038 廓 - 80 A - DPAK - IPAK STripFET??V Power MOSFET
STD30PF03LT4 STMICROELECTRONICS-STD30PF03LT4 Datasheet
339Kb / 13P
   P-channel 30 V - 0.025 廓 - 24 A - DPAK / IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD12NF06 STMICROELECTRONICS-STD12NF06_09 Datasheet
341Kb / 14P
   N-channel 60 V, 0.08廓, 12 A, DPAK, IPAK STripFET??II Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com