công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP11NM60ND bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP11NM60ND
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600V - 0.37廓 - 10A - FDmesh??II Power MOSFET I2PAK, TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP11NM60ND bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STP11NM60ND Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STP11NM60ND Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP11NM60ND Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP11NM60ND Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP11NM60ND Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP11NM60ND Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP11NM60ND Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP11NM60ND Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP11NM60ND Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
STP11NM60ND - STF/I11NM60ND - STU11NM60ND - STD11NM60ND
Electrical characteristics
5/18
Table 7.
Switching times
Symbol
Parameter
Test conditions
Min
Typ
Max
Unit
td(on)
tr
td(off)
tf
Turn-on delay time
Rise time
Turn-off delay time
Fall time
VDD = 300 V, ID = 5 A,
RG = 4.7 Ω, VGS = 10 V
(see Figure 18)
16
7
50
9
ns
ns
ns
ns
Table 8.
Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min
Typ
Max
Unit
ISD
ISDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area
Source-drain current
Source-drain current (pulsed)
10
40
A
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration = 300µs, duty cycle 1.5%
Forward on voltage
ISD = 10 A, VGS=0
1.3
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD =10 A, di/dt =100 A/µs,
VDD = 100 V
(see Figure 20)
130
0.69
11
ns
µC
A
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
VDD = 100 V
di/dt =100 A/µs, ISD = 10 A
Tj = 150 °C (see Figure 20)
200
1.2
12
ns
µC
A


Số phần tương tự - STP11NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP11NM60ND STMICROELECTRONICS-STP11NM60ND Datasheet
756Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A, FDmesh??II Power MOSFET I2PAK, TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
logo
Inchange Semiconductor ...
STP11NM60ND ISC-STP11NM60ND Datasheet
320Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STP11NM60ND VBSEMI-STP11NM60ND Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP11NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD11NM60ND STMICROELECTRONICS-STD11NM60ND_10 Datasheet
756Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A, FDmesh??II Power MOSFET I2PAK, TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
STX11NM60N STMICROELECTRONICS-STX11NM60N Datasheet
641Kb / 20P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, IPAK, DPAK, D2PAK
STD11NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD11NM60N-1 Datasheet
489Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.37廓 - 10A - TO-220/FP- I/I2PAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STD11NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD11NM60N-1_08 Datasheet
623Kb / 21P
   N-channel 600 V - 0.37 廓 - 10 A - TO-220 - TO-220FP- I2PAK - IPAK DPAK - D2PAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STD11NM60N STMICROELECTRONICS-STD11NM60N Datasheet
470Kb / 17P
   N-channel 600V-0.37ohm-10A-TO-220-TO-220FP- IPAK-DPAK Second generation MDmesh Power MOSFET
STD6NM60N STMICROELECTRONICS-STD6NM60N Datasheet
619Kb / 17P
   N-channel 600V - 0.85廓 - 4.6A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STP8NM60 STMICROELECTRONICS-STP8NM60 Datasheet
603Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 0.9ohm - 8A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK MDmesh??Power MOSFET
STB25NM60ND STMICROELECTRONICS-STB25NM60ND Datasheet
530Kb / 18P
   N-channel 600 V - 0.13 廓 - 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220FP - TO-220 - TO-247
STB15NM60ND STMICROELECTRONICS-STB15NM60ND Datasheet
600Kb / 19P
   N-channel 600 V - 0.27 廓 - 14 A - FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
STB4NK60Z STMICROELECTRONICS-STB4NK60Z_08 Datasheet
578Kb / 20P
   N-channel 600 V - 1.76 廓 - 4 A SuperMESH??Power MOSFET DPAK - D2PAK - IPAK - I2PAK - TO-220 - TO-220FP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com