công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF10NM65N bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STF10NM65N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.43 廓, 9 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF10NM65N bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STF10NM65N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STF10NM65N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STF10NM65N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STF10NM65N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF10NM65N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF10NM65N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STF10NM65N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STF10NM65N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STF10NM65N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
Electrical characteristics
STD10NM65N - STF10NM65N - STP10NM65N - STU10NM65N
8/17
Figure 14. Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 15. Normalized on resistance vs
temperature
Figure 16. Source-drain diode forward
characteristics
Figure 17. Normalized BVDSS vs temperature


Số phần tương tự - STF10NM65N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF10NM65N STMICROELECTRONICS-STF10NM65N Datasheet
504Kb / 17P
   N-channel 650 V - 0.43 廓 - 9 A - TO-220 - TO-220FP- IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STF10NM65N ISC-STF10NM65N Datasheet
314Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STF10NM65N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD10NM65N STMICROELECTRONICS-STD10NM65N Datasheet
504Kb / 17P
   N-channel 650 V - 0.43 廓 - 9 A - TO-220 - TO-220FP- IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STF11N65M5 STMICROELECTRONICS-STF11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 廓 typ., 9 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
December 2012 Rev 2
STD11N65M5 STMICROELECTRONICS-STD11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 typ., 9 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STD5NM60 STMICROELECTRONICS-STD5NM60_08 Datasheet
561Kb / 18P
   N-channel 650 V@Tjmax, 0.9 廓, 8 A MDmesh??Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, DPAK, IPAK
STX8NM60N STMICROELECTRONICS-STX8NM60N Datasheet
706Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.56 廓,7 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
STD7NM80 STMICROELECTRONICS-STD7NM80 Datasheet
977Kb / 17P
   N-channel 800 V, 0.95 廓, 6.5 A TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK MDmesh??Power MOSFET
STX11NM60N STMICROELECTRONICS-STX11NM60N Datasheet
641Kb / 20P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, IPAK, DPAK, D2PAK
STF12N65M5 STMICROELECTRONICS-STF12N65M5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 650 V, 0.39 Ohm, 8.5 A MDmesh V Power MOSFET DPAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
STX6NM60N STMICROELECTRONICS-STX6NM60N Datasheet
698Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.85 ?? 4.6 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
January 2009 Rev 3
STD10NM50N STMICROELECTRONICS-STD10NM50N Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 500 V, 0.53 廓, 7 A DPAK, TO-220FP, TO-220 MDmesh??II Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com