công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD10NM65N bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD10NM65N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.43 廓, 9 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD10NM65N bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STD10NM65N_08 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD10NM65N_08 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD10NM65N_08 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD10NM65N_08 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD10NM65N_08 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD10NM65N_08 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD10NM65N_08 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD10NM65N_08 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STD10NM65N_08 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
STD10NM65N - STF10NM65N - STP10NM65N - STU10NM65N
Test circuit
9/17
3
Test circuit
Figure 18. Switching times test circuit for
resistive load
Figure 19. Gate charge test circuit
Figure 20. Test circuit for inductive load
switching and diode recovery times
Figure 21. Unclamped inductive load test
circuit
Figure 22. Unclamped inductive waveform
Figure 23. Switching time waveform


Số phần tương tự - STD10NM65N_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD10NM65N VBSEMI-STD10NM65N_08 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD10NM65N_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD10NM65N STMICROELECTRONICS-STD10NM65N Datasheet
504Kb / 17P
   N-channel 650 V - 0.43 廓 - 9 A - TO-220 - TO-220FP- IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STF11N65M5 STMICROELECTRONICS-STF11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 廓 typ., 9 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
December 2012 Rev 2
STD11N65M5 STMICROELECTRONICS-STD11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 typ., 9 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STD5NM60 STMICROELECTRONICS-STD5NM60_08 Datasheet
561Kb / 18P
   N-channel 650 V@Tjmax, 0.9 廓, 8 A MDmesh??Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, DPAK, IPAK
STX8NM60N STMICROELECTRONICS-STX8NM60N Datasheet
706Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.56 廓,7 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
STD7NM80 STMICROELECTRONICS-STD7NM80 Datasheet
977Kb / 17P
   N-channel 800 V, 0.95 廓, 6.5 A TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK MDmesh??Power MOSFET
STX11NM60N STMICROELECTRONICS-STX11NM60N Datasheet
641Kb / 20P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, IPAK, DPAK, D2PAK
STF12N65M5 STMICROELECTRONICS-STF12N65M5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 650 V, 0.39 Ohm, 8.5 A MDmesh V Power MOSFET DPAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
STX6NM60N STMICROELECTRONICS-STX6NM60N Datasheet
698Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.85 ?? 4.6 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
January 2009 Rev 3
STD10NM50N STMICROELECTRONICS-STD10NM50N Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 500 V, 0.53 廓, 7 A DPAK, TO-220FP, TO-220 MDmesh??II Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com