công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N3893 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện 1N3893
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Recovery Diodes(Stud Version)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

1N3893 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

Back Button 1N3893 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N3893 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 1N3893 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 1N3893 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 1N3893 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix 1N3893 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix 1N3893 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix 1N3893 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix 1N3893 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: ind-modules@vishay.com
Document Number: 93138
8
Revision: 26-Sep-08
1N3879(R), 1N3889(R), 6/12/16FL(R) Series
Vishay High Power Products
Fast Recovery Diodes
(Stud Version), 6/12/16 A
Fig. 17a - Typical Reverse Recovery Time vs.
Rate of Fall of Forward Current, All Series ...S02
Fig. 17b - Typical Recovered Charge vs.
Rate of Fall of Forward Current, All Series ...S02
Fig. 18a - Typical Reverse Recovery Time vs.
Rate of Fall of Forward Current, All Series ...S05
Fig. 18b - Typical Recovered Charge vs.
Rate of Fall of Forward Current, All Series ...S05
Fig. 19a - Typical Reverse Recovery Time vs.
Rate of Fall of Forward Current, All Series ...S10
Fig. 19b - Typical Recovered Charge vs.
Rate of Fall of Forward Current, All Series ...S10


Số phần tương tự - 1N3893

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N3893 MICROSEMI-1N3893 Datasheet
111Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N3893 GENESIC-1N3893 Datasheet
706Kb / 3P
   Silicon Fast Recovery Diode
logo
International Rectifier
1N3893 IRF-1N3893 Datasheet
315Kb / 8P
   6A, 12A AND 16A FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
1N3893 VISHAY-1N3893 Datasheet
140Kb / 9P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version), 6 A, 12 A
Revision: 28-May-15
logo
Seme LAB
1N3893 SEME-LAB-1N3893 Datasheet
17Kb / 1P
   MECHANICAL DATA
More results

Mô tả tương tự - 1N3893

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
SD253N IRF-SD253N Datasheet
139Kb / 7P
   FAST RECOVERY DIODES Stud Version
logo
Naina Semiconductor ltd...
12NSF NAINA-12NSF Datasheet
105Kb / 2P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version)
40-NSFR NAINA-40-NSFR Datasheet
102Kb / 2P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version)
logo
International Rectifier
SD103N IRF-SD103N Datasheet
129Kb / 9P
   FAST RECOVERY DIODES Stud Version
SD153N IRF-SD153N Datasheet
463Kb / 8P
   FAST RECOVERY DIODES Stud Version
SD233N IRF-SD233N Datasheet
418Kb / 8P
   FAST RECOVERY DIODES Stud Version
logo
Naina Semiconductor ltd...
40NSF NAINA-40NSF Datasheet
105Kb / 2P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version)
16NSF NAINA-16NSF Datasheet
105Kb / 2P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version)
70NSF NAINA-70NSF Datasheet
105Kb / 2P
   Fast Recovery Diodes (Stud Version)
logo
International Rectifier
SD203N IRF-SD203N Datasheet
122Kb / 9P
   FAST RECOVERY DIODES Stud Version
SD453N IRF-SD453N Datasheet
518Kb / 6P
   FAST RECOVERY DIODES Stud Version
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com