công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STY60NM60 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STY60NM60
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 600V - 0.050ohm - 60A Max247 Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STY60NM60 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - STMicroelectronics

  STY60NM60 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STY60NM60 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STY60NM60 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STY60NM60 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STY60NM60 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STY60NM60 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STY60NM60 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STY60NM60 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
1/8
July 2003
STY60NM60
N-CHANNEL 600V - 0.050
Ω - 60A Max247
Zener-Protected MDmesh™Power MOSFET
TYPICAL RDS(on) = 0.050Ω
HIGH dv/dt AND AVALANCHE CAPABILITIES
IMPROVED ESD CAPABILITY
LOW INPUT CAPACITANCE AND GATE
CHARGE
LOW GATE INPUT RESISTANCE
TIGHT PROCESS CONTROL
INDUSTRY’S LOWEST ON-RESISTANCE
DESCRIPTION
The MDmesh™ is a new revolutionary MOSFET
technology that associates the Multiple Drain pro-
cess with the Company’s PowerMESH™ horizontal
layout. The resulting product has an outstanding low
on-resistance, impressively high dv/dt and excellent
avalanche characteristics. The adoption of the
Company’s proprietary strip technique yields overall
dynamic performance that is significantly better than
that of similar competition’s products.
APPLICATIONS
The MDmesh™ family is very suitable for increasing
power density of high voltage converters allowing
system miniaturization and higher efficiencies.
ORDERING INFORMATION
TYPE
VDSS
RDS(on)
ID
STY60NM60
600V
< 0.055
60 A
SALES TYPE
MARKING
PACKAGE
PACKAGING
STY60NM60
Y60NM60
Max247
TUBE
Max247
1
2
3
INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM


Số phần tương tự - STY60NM60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STY60NM50 STMICROELECTRONICS-STY60NM50 Datasheet
263Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 0.045ohm - 60A Max247 Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STY60NM60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STY60NM50 STMICROELECTRONICS-STY60NM50 Datasheet
263Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 0.045ohm - 60A Max247 Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STD2NM60 STMICROELECTRONICS-STD2NM60 Datasheet
474Kb / 10P
   N-CHANNEL 600V - 2.8ohm - 2A DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STP4NM60 STMICROELECTRONICS-STP4NM60 Datasheet
548Kb / 12P
   N-CHANNEL 600V - 1.3ohm - 3A TO-220/DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STY60NK30Z STMICROELECTRONICS-STY60NK30Z Datasheet
187Kb / 8P
   N-CHANNEL 300V - 0.033ohm - 60A Max247 Zener-Protected SuperMESH Power MOSFET
STE70NM50 STMICROELECTRONICS-STE70NM50 Datasheet
288Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 0.045ohm - 70A ISOTOP Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STD3NM50 STMICROELECTRONICS-STD3NM50 Datasheet
471Kb / 10P
   N-CHANNEL 500V - 2.5ohm - 3A DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STE70NM60 STMICROELECTRONICS-STE70NM60 Datasheet
311Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 0.050W - 70A ISOTOP Zener-Protected MDmesh Power MOSFET
STW47NM60 STMICROELECTRONICS-STW47NM60 Datasheet
117Kb / 6P
   N-CHANNEL 600V - 0.075ohm - 47A TO-247 MDmesh?줡ower MOSFET
STW20NM60 STMICROELECTRONICS-STW20NM60 Datasheet
256Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 0.26ohm - 20A TO-247 MDmesh?줡ower MOSFET
STSJ2NM60 STMICROELECTRONICS-STSJ2NM60 Datasheet
223Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 2.8ohm - 2A PowerSO-8 Zener-Protected MDmesh??POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com