công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC541DW bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AHC541DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AHC541DW bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AHC541DW Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC541DW Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC541DW Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AHC541DW Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AHC541DW Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AHC541DW Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AHC541DW Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74AHC541DW Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74AHC541DW Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO002E – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DB (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
4040065 /E 12/01
28 PINS SHOWN
Gage Plane
8,20
7,40
0,55
0,95
0,25
38
12,90
12,30
28
10,50
24
8,50
Seating Plane
9,90
7,90
30
10,50
9,90
0,38
5,60
5,00
15
0,22
14
A
28
1
20
16
6,50
6,50
14
0,05 MIN
5,90
5,90
DIM
A MAX
A MIN
PINS **
2,00 MAX
6,90
7,50
0,65
M
0,15
0
°–8°
0,10
0,09
0,25
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-150


Số phần tương tự - SN74AHC541DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC541DW TI-SN74AHC541DW Datasheet
100Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHC541DW TI-SN74AHC541DW Datasheet
621Kb / 21P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHC541DW TI1-SN74AHC541DW Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Octal Buffers/Drivers
SN74AHC541DWE4 TI-SN74AHC541DWE4 Datasheet
621Kb / 21P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHC541DWR TI-SN74AHC541DWR Datasheet
621Kb / 21P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC541DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC244 TI-SN74AHC244_10 Datasheet
742Kb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT241 TI-SN54ACT241_07 Datasheet
645Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT541 TI-SN54AHCT541_08 Datasheet
704Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT241 TI-SN54ACT241_08 Datasheet
691Kb / 17P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV244A RENESAS-HD74LV244A Datasheet
83Kb / 10P
   Octal Buffers / Drivers with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
5962-87552012A TI-5962-87552012A Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHCT244_101 TI-SN74AHCT244_101 Datasheet
738Kb / 19P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54F541 TI-SN54F541_06 Datasheet
461Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT540 TI-SN54ABT540_07 Datasheet
172Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT241 TI-SN54ABT241 Datasheet
106Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AC244 TI-SN54AC244 Datasheet
361Kb / 14P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com