công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC541DBR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AHC541DBR
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AHC541DBR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  SN74AHC541DBR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74AHC541DBR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74AHC541DBR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AHC541DBR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AHC541DBR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AHC541DBR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHC541DBR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC541DBR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC541DBR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
SN54AHC541, SN74AHC541
OCTAL BUFFERS/DRIVERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCLS261M – DECEMBER 1995 – REVISED JULY 2003
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
noise characteristics, VCC = 5 V, CL = 50 pF, TA = 25°C (see Note 4)
PARAMETER
SN74AHC541
UNIT
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
VOL(P)
Quiet output, maximum dynamic VOL
0.8
V
VOL(V)
Quiet output, minimum dynamic VOL
–0.8
V
VOH(V)
Quiet output, minimum dynamic VOH
4.7
V
VIH(D)
High-level dynamic input voltage
3.5
V
VIL(D)
Low-level dynamic input voltage
1.5
V
NOTE 4: Characteristics are for surface-mount packages only.
operating characteristics, VCC = 5 V, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance
No load,
f = 1 MHz
12
pF


Số phần tương tự - SN74AHC541DBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC541DBR TI-SN74AHC541DBR Datasheet
621Kb / 21P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHC541DBR TI1-SN74AHC541DBR Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Octal Buffers/Drivers
SN74AHC541DBRE4 TI-SN74AHC541DBRE4 Datasheet
621Kb / 21P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHC541DBRG4 TI1-SN74AHC541DBRG4 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Octal Buffers/Drivers
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC541DBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC244 TI-SN74AHC244_10 Datasheet
742Kb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT241 TI-SN54ACT241_07 Datasheet
645Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT541 TI-SN54AHCT541_08 Datasheet
704Kb / 18P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT241 TI-SN54ACT241_08 Datasheet
691Kb / 17P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV244A RENESAS-HD74LV244A Datasheet
83Kb / 10P
   Octal Buffers / Drivers with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
5962-87552012A TI-5962-87552012A Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHCT244_101 TI-SN74AHCT244_101 Datasheet
738Kb / 19P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54F541 TI-SN54F541_06 Datasheet
461Kb / 13P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT540 TI-SN54ABT540_07 Datasheet
172Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT241 TI-SN54ABT241 Datasheet
106Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AC244 TI-SN54AC244 Datasheet
361Kb / 14P
[Old version datasheet]   OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com