công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STW20NC50 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STW20NC50
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 500V - 0.22ohm - 18.4A TO-247 PowerMesh?줚I MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW20NC50 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STW20NC50 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STW20NC50 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW20NC50 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW20NC50 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW20NC50 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW20NC50 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW20NC50 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW20NC50 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
STW20NC50
4/8
Static Drain-source On Resistance
Output Characteristics
Transfer Characteristics
Transconductance
Gate Charge vs Gate-source Voltage
Capacitance Variations


Số phần tương tự - STW20NC50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW20N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STW20N60M2-EP Datasheet
275Kb / 14P
   N-channel 600 V, 0.230 Ω typ., 13 A MDmesh™ M2 EP Power MOSFET in a TO-247 package
DS12513 - Rev 2 - June 2018
STW20N65M5 STMICROELECTRONICS-STW20N65M5 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 650 V, 0.160 typ., 18 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, I2PAK
STW20N65M5 STMICROELECTRONICS-STW20N65M5 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 650 V, 0.160 廓 typ., 18 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220 and TO-247 packages
February 2013 Rev 2
logo
Inchange Semiconductor ...
STW20N65M5 ISC-STW20N65M5 Datasheet
325Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STW20N90K5 STMICROELECTRONICS-STW20N90K5 Datasheet
695Kb / 12P
   Zener-protected
December 2016 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STW20NC50

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW20NB50 STMICROELECTRONICS-STW20NB50 Datasheet
86Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 0.22ohm - 20A - TO-247 PowerMESH MOSFET
STU16NC50 STMICROELECTRONICS-STU16NC50 Datasheet
260Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 0.22ohm - 16A Max220 PowerMesh?줚I MOSFET
STW18NB40 STMICROELECTRONICS-STW18NB40 Datasheet
142Kb / 7P
   N-CHANNEL 400V - 0.19ohm - 18.4A TO-247/ISOWATT218 PowerMESH MOSFET
June 2002
STW12NB60 STMICROELECTRONICS-STW12NB60 Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL 600V - 0.5ohm - 12A TO-247 PowerMesh?줚I MOSFET
STP3NC50 STMICROELECTRONICS-STP3NC50 Datasheet
238Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 3ohm - 2.8A TO-220 PowerMesh?줚I MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRFP450 NJSEMI-IRFP450 Datasheet
841Kb / 3P
   N - CHANNEL 500V - 0.33Q - 14A - TO-247 PowerMESH??MOSFET
logo
STMicroelectronics
IRFP450 STMICROELECTRONICS-IRFP450 Datasheet
90Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 0.33ohm - 14A - TO-247 PowerMESH] MOSFET
STB8NC50 STMICROELECTRONICS-STB8NC50 Datasheet
441Kb / 9P
   N-CHANNEL 500V - 0.7ohm - 8A D2PAK PowerMesh?줚I MOSFET
STW10NC60 STMICROELECTRONICS-STW10NC60 Datasheet
337Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 0.6ohm - 10A - TO-247/ISOWATT218 PowerMesh?줚I MOSFET
STB4NC50 STMICROELECTRONICS-STB4NC50 Datasheet
244Kb / 8P
   N-CHANNEL 500V - 2.2ohm - 4A D2PAK PowerMesh?줚I MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com