công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STV8224B bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STV8224B
Giải thích chi tiết về linh kiện  MULTISTANDARD VIDEO AND SOUND IF SYSTEM WITH AUDIO AND VIDEO SWITCHES
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STV8224B bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STV8224B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STV8224B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STV8224B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STV8224B Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STV8224B Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STV8224B Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STV8224B Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STV8224B Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STV8224B Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
8
7
6
5
4
3
2
1
0
38.55
38.95
39.35
38.75
39.15
IF FREQUENCY (MHz)
Current Conversion
with 100k
Ω/100kΩ Bridge
Figure 21 : AFC Voltage Pin 2 vs IF Frequency
0
-10
-20
-30
-50
-40
-60
-70
-80
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
V
(V)
13
Figure 22 : Volume Control Attenuation vs V13
2
1.75
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
110
102
V
(mV
)
IN
RMS
10-1
103
R24 = 1k
R24 = 3k
R24 = 5k
Figure 23 : Tuner AGC Output Current vs VIN
(R24 is external adjustment Pin 24)
1.3
1.9
2.5
3.6
4.2
4.85
V
3 (V)
t
White Spike Noise Clamp
Top White
White Noise Level Insertion
Black Noise Level Insertion
Top Synchronization
Black Spike Noise Clamp
Figure 25 : Black and White Noise Inverter
100
10
1
0.1
0.01
0
10
20
30
40
50
60
70
80
V
IN (mVRMS)
Figure 24 : Video Signal to Noise Ratio (Pin 3)
as a function of IF Input Signal
(Pins 19-20) Weighted CCIR-567
STV8224B
9/12


Số phần tương tự - STV8224B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STV8224A STMICROELECTRONICS-STV8224A Datasheet
145Kb / 12P
   MULTISTANDARD VIDEO AND SOUND IF SYSTEM WITH AUDIO AND VIDEO SWITCHES
More results

Mô tả tương tự - STV8224B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STV8224A STMICROELECTRONICS-STV8224A Datasheet
145Kb / 12P
   MULTISTANDARD VIDEO AND SOUND IF SYSTEM WITH AUDIO AND VIDEO SWITCHES
STV8223B STMICROELECTRONICS-STV8223B Datasheet
112Kb / 10P
   MULTISTANDARD VIDEO AND SOUND IF SYSTEM WITH AUDIO AND VIDEO SWITCHES
STV8223A STMICROELECTRONICS-STV8223A Datasheet
119Kb / 10P
   MULTISTANDARD VIDEO AND SOUND IF SYSTEM WITH AUDIO AND VIDEO SWITCHES
TDA8120B STMICROELECTRONICS-TDA8120B Datasheet
200Kb / 6P
   MULTISTANDARD VIDEO AND SOUND IF SYSTEM
TDA8222 STMICROELECTRONICS-TDA8222 Datasheet
159Kb / 9P
   VIDEO & SOUND IF SYSTEM WITH VIDEO AND SOUND SWITCHES
October 1993
logo
TEMIC Semiconductors
TDA4474 TEMIC-TDA4474 Datasheet
156Kb / 17P
   Multistandard Video-IF and Quasi Parallel Sound Processing
TDA4470-M TEMIC-TDA4470-M Datasheet
189Kb / 16P
   Multistandard Video-IF and Quasi Parallel Sound Processing
TDA4471 TEMIC-TDA4471 Datasheet
289Kb / 16P
   Multistandard Video-IF and Quasi Parallel Sound Processing
logo
STMicroelectronics
TDA8213 STMICROELECTRONICS-TDA8213 Datasheet
131Kb / 8P
   VIDEO & SOUND IF SYSTEM
STV8211 STMICROELECTRONICS-STV8211 Datasheet
113Kb / 8P
   VIDEO & SOUND IF SYSTEM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com